Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SBCP-80HY221H Arkusz danych (PDF) - Kemet Corporation

SBCP-80HY221H Datasheet PDF - Kemet Corporation
Numer części SBCP-80HY221H
Pobierz  SBCP-80HY221H Pobierz
Rozmiar pliku   67.16 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  KEMET [Kemet Corporation]
Strona internetowa  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Szczegółowy opis KEMET, SBCP-80HY, Power, 220 uH, 10%, 5mm

SBCP-80HY221H Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SBCP-80HY221H Datasheet PDF - Kemet Corporation

Numer części SBCP-80HY221H
Pobierz  SBCP-80HY221H Click to download

Rozmiar pliku   67.16 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  KEMET [Kemet Corporation]
Strona internetowa  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Szczegółowy opis KEMET, SBCP-80HY, Power, 220 uH, 10%, 5mm

SBCP-80HY221H Arkusz danych (HTML) - Kemet Corporation




Podobny numer części - SBCP-80HY221H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
SBCP-80HY221H NEC-SBCP-80HY221H Datasheet
2Mb / 104P
Power Inductors
More results


Podobny opis - SBCP-80HY221H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kemet Corporation
SBCP-80HY100H KEMET-SBCP-80HY100H Datasheet
66Kb / 1P
KEMET, SBCP-80HY, Power, 10 uH, 20%, 5mm
SBCP-80HY101H KEMET-SBCP-80HY101H Datasheet
66Kb / 1P
KEMET, SBCP-80HY, Power, 100 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY681H KEMET-SBCP-80HY681H Datasheet
67Kb / 1P
KEMET, SBCP-80HY, Power, 680 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY102H KEMET-SBCP-80HY102H Datasheet
67Kb / 1P
KEMET, SBCP-80HY, Power, 1000 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY820H KEMET-SBCP-80HY820H Datasheet
67Kb / 1P
KEMET, SBCP-80HY, Power, 82 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY680H KEMET-SBCP-80HY680H Datasheet
67Kb / 1P
KEMET, SBCP-80HY, Power, 68 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY122H KEMET-SBCP-80HY122H Datasheet
67Kb / 1P
KEMET, SBCP-80HY, Power, 1200 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY331H KEMET-SBCP-80HY331H Datasheet
67Kb / 1P
KEMET, SBCP-80HY, Power, 330 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY471H KEMET-SBCP-80HY471H Datasheet
67Kb / 1P
KEMET, SBCP-80HY, Power, 470 uH, 10%, 5mm
SBCP-80HY121H KEMET-SBCP-80HY121H Datasheet
67Kb / 1P
KEMET, SBCP-80HY, Power, 120 uH, 10%, 5mm
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com