Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ACAG1204-915-EVB Arkusz danych (PDF) - Abracon Corporation

ACAG1204-915-EVB Datasheet PDF - Abracon Corporation
Numer części ACAG1204-915-EVB
Pobierz  ACAG1204-915-EVB Pobierz
Rozmiar pliku   1189.99 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ABRACON [Abracon Corporation]
Strona internetowa  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation
Szczegółowy opis 915 MHz Ceramic Chip Antenna Evaluation Board

ACAG1204-915-EVB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ACAG1204-915-EVB Datasheet PDF - Abracon Corporation

Numer części ACAG1204-915-EVB
Pobierz  ACAG1204-915-EVB Click to download

Rozmiar pliku   1189.99 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ABRACON [Abracon Corporation]
Strona internetowa  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation
Szczegółowy opis 915 MHz Ceramic Chip Antenna Evaluation Board

ACAG1204-915-EVB Arkusz danych (HTML) - Abracon Corporation




Podobny numer części - ACAG1204-915-EVB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Abracon Corporation
ACAG1204-915-T ABRACON-ACAG1204-915-T Datasheet
5Mb / 4P
915 MHz Ceramic Chip Antenna
06.21.2018
More results


Podobny opis - ACAG1204-915-EVB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Johanson Technology Inc...
0915AT43A0026 JOHANSON-0915AT43A0026 Datasheet
163Kb / 3P
915 MHz Antenna
0915AT43A0042 JOHANSON-0915AT43A0042 Datasheet
356Kb / 3P
915 MHz Antenna
logo
Unictron Technologies C...
H2U64U1H2C0200 UNICTRON-H2U64U1H2C0200 Datasheet
723Kb / 16P
ISM 915 MHz Ceramic Chip Antenna
logo
Abracon Corporation
ACAG0301-1575-EVB ABRACON-ACAG0301-1575-EVB Datasheet
1Mb / 4P
1575 MHz GPS Ceramic Chip Antenna Evaluation Board
08-14-19
ACAG0801-2450-EVB ABRACON-ACAG0801-2450-EVB Datasheet
1Mb / 4P
2450 MHz Ceramic Chip Antenna Evaluation Board
08-20-19
ACAG1204-433-EVB ABRACON-ACAG1204-433-EVB Datasheet
1Mb / 4P
433 MHz Ceramic Chip Antenna Evaluation Board
08-20-19
ACAG1204-868-EVB ABRACON-ACAG1204-868-EVB Datasheet
1Mb / 4P
868 MHz Ceramic Chip Antenna Evaluation Board
08-20-19
ACAG1204-915-T ABRACON-ACAG1204-915-T Datasheet
5Mb / 4P
915 MHz Ceramic Chip Antenna
06.21.2018
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
2600130083 WURTH-2600130083 Datasheet
209Kb / 1P
Antenna 915 MHz
logo
Abracon Corporation
ACR1504I3-EVB ABRACON-ACR1504I3-EVB Datasheet
571Kb / 4P
Evaluation Board - 915/868/433 MHz: LPWA/ISM Multiband Chip Antenna
09-13-21
More results




O Abracon Corporation


Abracon Corporation is a global manufacturer of frequency control, signal conditioning, and magnetic components. The company was founded in 1992 and is headquartered in Austin, Texas. Abracon offers a wide range of products, including quartz crystals, MEMS oscillators, resonators, filters, and antennas. These components are used in a variety of applications, including telecommunications, automotive, industrial, consumer electronics, and Internet of Things (IoT) devices.

Abracon is known for its commitment to quality and innovation. The company has won numerous awards for its products and services, including Supplier of the Year awards from several major electronics manufacturers. Abracon's products are available through a global network of distributors and sales representatives. The company also offers custom design and engineering services to meet the specific needs of its customers.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com