Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC10E158 Arkusz danych (PDF) - ON Semiconductor

MC10E158 Datasheet PDF - ON Semiconductor
Numer części MC10E158
Pobierz  MC10E158 Pobierz
Rozmiar pliku   100.73 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis 5-BIT 2:1 MULTIPLEXER

MC10E158 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MC10E158 Datasheet PDF - ON Semiconductor

Numer części MC10E158
Pobierz  MC10E158 Click to download

Rozmiar pliku   100.73 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Szczegółowy opis 5-BIT 2:1 MULTIPLEXER

MC10E158 Arkusz danych (HTML) - ON Semiconductor


MC10E158 Szczegóły Produktu

Description
The MC10E/100E158 contains five 2:1 multiplexers with differential outputs. The output data are controlled by the Select input (SEL).
The 100 Series contains temperature compensation.

Features
• 600 ps Max. D to Output
• 800 ps Max. SEL to Output
• Differential Outputs
• One VCCO Pin Per Output Pair
• PECL Mode Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.7 V with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V with VEE = −4.2 V to −5.7 V
• Internal Input 50 k Pulldown Resistors
• ESD Protection: Human Body Model; > 2 kV, Machine Model; > 200 V
• Meets or Exceeds JEDEC Standard EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level: Pb = 1 Pb−Free = 3
    For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 0.125 in, Oxygen Index: 28 to 34
• Transistor Count = 126 devices
• Pb−Free Packages are Available*




Podobny numer części - MC10E158

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10E158 ONSEMI-MC10E158 Datasheet
78Kb / 8P
5V ECL 5-Bit 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 9
MC10E158 ONSEMI-MC10E158 Datasheet
154Kb / 8P
5V ECL 5?륛it 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 10
MC10E158FN ONSEMI-MC10E158FN Datasheet
78Kb / 8P
5V ECL 5-Bit 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 9
MC10E158FNG ONSEMI-MC10E158FNG Datasheet
78Kb / 8P
5V ECL 5-Bit 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 9
MC10E158FNG ONSEMI-MC10E158FNG Datasheet
154Kb / 8P
5V ECL 5?륛it 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 10
More results


Podobny opis - MC10E158

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10E163 ONSEMI-MC10E163 Datasheet
102Kb / 4P
2-BIT 8:1 MULTIPLEXER
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10E158 MICREL-SY10E158 Datasheet
58Kb / 4P
5-BIT 2:1 MULTIPLEXER
SY10E163 MICREL-SY10E163 Datasheet
58Kb / 4P
2-BIT 8:1 MULTIPLEXER
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS83052I-01 ICST-ICS83052I-01 Datasheet
217Kb / 12P
2-BIT, 2 : 1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
REV. A NOVEMBER 24, 2004
logo
ON Semiconductor
MC10E158 ONSEMI-MC10E158_06 Datasheet
78Kb / 8P
5V ECL 5-Bit 2:1 Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 9
logo
Micrel Semiconductor
SY10E158 MICREL-SY10E158_06 Datasheet
59Kb / 4P
5-BIT 2:1 MULTIPLEXER
SY10E163 MICREL-SY10E163_06 Datasheet
60Kb / 4P
2-BIT 8:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10E158 ONSEMI-MC10E158_16 Datasheet
154Kb / 8P
5V ECL 5?륛it 2:1 Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 10
logo
Integrated Device Techn...
83052I-01 IDT-83052I-01 Datasheet
314Kb / 15P
2-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer
logo
Renesas Technology Corp
83052I-01 RENESAS-83052I-01 Datasheet
509Kb / 16P
2-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer
December 16, 2015
More results




O ON Semiconductor


„ON Semiconductor to firma notowana publicznie, która projektuje, rozwija i produkuje szeroką gamę produktów półprzewodnikowych dla różnych aplikacji, w tym rynków motoryzacyjnych, komputerowych, towarów konsumpcyjnych, przemysłowych i komunikacyjnych.
Firma została założona w 1999 roku i ma siedzibę w Phoenix w Arizonie.
Na półprzewodnikach oferuje szerokie portfolio zarządzania energią, analogowe i dyskretne półprzewodniki, w tym między innymi MOSFETEM, diod, prostowników, regulatorów napięcia.
Produkty firmy są zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, niezawodne i opłacalne i są wykorzystywane w różnych aplikacjach, w tym w przenośnej elektronice, systemach automatyzacji przemysłowej, systemach energii odnawialnej i elektronice motoryzacyjnej.
Na półprzewodnikach jest zaangażowany w innowacje i satysfakcję klientów i jest zaangażowany w zapewnianie najlepszych rozwiązań półprzewodników w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów ”.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com