Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

EEE-TP0G270 Arkusz danych (PDF) - Panasonic Semiconductor

EEE-TP0G270 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
Numer części EEE-TP0G270
Pobierz  EEE-TP0G270 Pobierz
Rozmiar pliku   38.55 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Szczegółowy opis Aluminum Electrolytic Capacitors(SMD Type)

EEE-TP0G270 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
EEE-TP0G270 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

Numer części EEE-TP0G270
Pobierz  EEE-TP0G270 Click to download

Rozmiar pliku   38.55 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Szczegółowy opis Aluminum Electrolytic Capacitors(SMD Type)

EEE-TP0G270 Arkusz danych (HTML) - Panasonic Semiconductor


EEE-TP0G270 Szczegóły Produktu

Surface Mount Type
Series: FK Type: V

■ Features
● Endurance: 2000 h to 5000 h at 105 °C
● Low impedance (40 % to 60 % less than FC series)
   Miniaturized (30 % to 50 % less than FC series)
● Vibration-proof product is available upon request. (ø8 mm and larger)
● AEC-Q200 qualified✽
● RoHS directive compliant




Podobny numer części - EEE-TP0G270

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Panasonic Semiconductor
EEE-TPV470XAP PANASONIC-EEE-TPV470XAP Datasheet
72Kb / 2P
Aluminum Electrolytic Capacitors/TP
More results


Podobny opis - EEE-TP0G270

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Metals, Ltd
HCGF5A HITACHI-METALS-HCGF5A Datasheet
43Kb / 2P
SCREW TERMINAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
Suntan Capacitors
TS13AD SUNTAN-TS13AD Datasheet
138Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AE SUNTAN-TS13AE Datasheet
139Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AD SUNTAN-TS13AD Datasheet
138Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AE SUNTAN-TS13AE Datasheet
139Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
List of Unclassifed Man...
VEC100M1CTR-0405 ETC2-VEC100M1CTR-0405 Datasheet
182Kb / 1P
SMD Aluminum Electrolytic Capacitors
logo
EPCOS
B41121A6107M EPCOS-B41121A6107M Datasheet
597Kb / 13P
Aluminum Electrolytic Capacitors: SMD
logo
Panasonic Semiconductor
EEEFK0J352SQ PANASONIC-EEEFK0J352SQ Datasheet
57Kb / 2P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
EEE-1VA101XAP PANASONIC-EEE-1VA101XAP Datasheet
65Kb / 3P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
FKS PANASONIC-FKS Datasheet
798Kb / 4P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
17-Apr-19
More results




O Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor jest spółką zależną Panasonic Corporation, japońskiej firmy elektronicznej.
Panasonic Semiconductor zapewnia szeroką gamę produktów, w tym mikrokontrolery, czujniki, ICS zarządzania energią i inne komponenty elektroniczne dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma jest znana z koncentracji na jakości i niezawodności, a jej produkty są szeroko stosowane w zarządzaniu energią, oświetleniem i innymi aplikacjami.
Panasonic Semiconductor prowadzi działalność w kilku krajach i jest jednym z wiodących dostawców komponentów elektronicznych w regionie Azji i Pacyfiku.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com