Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

T315P-SF Arkusz danych (PDF) - Panasonic Semiconductor

T315P-SF Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
Numer części T315P-SF
Pobierz  T315P-SF Pobierz
Rozmiar pliku   1105.34 Kbytes
Page   21 Pages
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Szczegółowy opis Snap Switches Capable of 15A Switching

T315P-SF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
T315P-SF Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

Numer części T315P-SF
Pobierz  T315P-SF Click to download

Rozmiar pliku   1105.34 Kbytes
Page   21 Pages
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Szczegółowy opis Snap Switches Capable of 15A Switching

T315P-SF Arkusz danych (HTML) - Panasonic Semiconductor




Podobny numer części - T315P-SF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Panasonic Semiconductor
T315P-SF PANASONIC-T315P-SF Datasheet
872Kb / 19P
Snap Switches Capable of 15 A Switching
T315P-SF PANASONIC-T315P-SF Datasheet
690Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
T315P-SF PANASONIC-T315P-SF Datasheet
802Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
2013.09
T315P-SF PANASONIC-T315P-SF Datasheet
9Mb / 24P
TOGGLE SWITCH
More results


Podobny opis - T315P-SF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
E-SWITCH
LS0851503F040C2A E-SWITCH-LS0851503F040C2A Datasheet
279Kb / 3P
SNAP ACTION SWITCHES
logo
Panasonic Semiconductor
AV4424 PANASONIC-AV4424 Datasheet
120Kb / 5P
ONE OF THE SMALLEST SNAP-ACTION SWITCHES
logo
Omron Electronics LLC
G7L-X OMRON-G7L-X Datasheet
138Kb / 4P
Compact Power Relay Capable of Switching 1,000 VDC Loads
logo
Panasonic Semiconductor
T-10 PANASONIC-T-10 Datasheet
386Kb / 7P
Multi-purpose Snap Switches capable of 10 A
logo
TE Connectivity Ltd
SAJ1 TEC-SAJ1 Datasheet
323Kb / 3P
Snap Action Switches
SAJ2 TEC-SAJ2 Datasheet
604Kb / 4P
Snap Action Switches
SAJ3 TEC-SAJ3 Datasheet
675Kb / 5P
Snap Action Switches
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17291EVK-WLP MAXIM-MAX17291EVK-WLP Datasheet
413Kb / 6P
Electronic Load Capable of 310mA
Rev 0; 10/20
logo
C&K Components
DSSNAP CK-COMPONENTS-DSSNAP Datasheet
229Kb / 3P
Interlock Snap Switches
31 oct 16
DS CK-COMPONENTS-DS Datasheet
234Kb / 3P
Interlock Snap Switches
31 oct 16
More results




O Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor jest spółką zależną Panasonic Corporation, japońskiej firmy elektronicznej.
Panasonic Semiconductor zapewnia szeroką gamę produktów, w tym mikrokontrolery, czujniki, ICS zarządzania energią i inne komponenty elektroniczne dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma jest znana z koncentracji na jakości i niezawodności, a jej produkty są szeroko stosowane w zarządzaniu energią, oświetleniem i innymi aplikacjami.
Panasonic Semiconductor prowadzi działalność w kilku krajach i jest jednym z wiodących dostawców komponentów elektronicznych w regionie Azji i Pacyfiku.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com