Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

D10040270GTH Arkusz danych (PDF) - Qorvo, Inc

D10040270GTH Datasheet PDF - Qorvo, Inc
Numer części D10040270GTH
Pobierz  D10040270GTH Pobierz
Rozmiar pliku   265.14 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  QORVO [Qorvo, Inc]
Strona internetowa  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
Szczegółowy opis GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz

D10040270GTH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
D10040270GTH Datasheet PDF - Qorvo, Inc

Numer części D10040270GTH
Pobierz  D10040270GTH Click to download

Rozmiar pliku   265.14 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  QORVO [Qorvo, Inc]
Strona internetowa  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
Szczegółowy opis GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz

D10040270GTH Arkusz danych (HTML) - Qorvo, Inc




Podobny numer części - D10040270GTH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PREMIER DEVICES, INC.
D10040270GTH PDI-D10040270GTH Datasheet
134Kb / 4P
GaAs Power Doubler, 40 - 1000MHz, 27.0dB min. Gain @ 1GHz, 440mA max. @ 24VDC
logo
RF Micro Devices
D10040270GTH RFMD-D10040270GTH Datasheet
265Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
More results


Podobny opis - D10040270GTH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
RF Micro Devices
D10040180GT RFMD-D10040180GT Datasheet
228Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
D10040180GTH RFMD-D10040180GTH Datasheet
264Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
D10040200GT RFMD-D10040200GT Datasheet
265Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
D10040240GT RFMD-D10040240GT Datasheet
264Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
D10040250GT RFMD-D10040250GT Datasheet
265Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
D10040250GTH RFMD-D10040250GTH Datasheet
265Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
D10040270GTH RFMD-D10040270GTH Datasheet
265Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
logo
Qorvo, Inc
D10040270GT QORVO-D10040270GT Datasheet
265Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
D10040200GTH QORVO-D10040200GTH Datasheet
265Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
D10040180GTH QORVO-D10040180GTH Datasheet
264Kb / 3P
GaAs Power Doubler Hybrid 40MHz to 1000MHz
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com