Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TE0146A Arkusz danych (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TE0146A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Numer części TE0146A
Pobierz  TE0146A Pobierz
Rozmiar pliku   714.96 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis 793 MHz SAW Band-stop filter (BW 10 MHz) SMD 3.0횞3.0mm

TE0146A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TE0146A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TE0146A
Pobierz  TE0146A Click to download

Rozmiar pliku   714.96 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Szczegółowy opis 793 MHz SAW Band-stop filter (BW 10 MHz) SMD 3.0횞3.0mm

TE0146A Arkusz danych (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




Podobny numer części - TE0146A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TE0142A TAI-SAW-TE0142A Datasheet
696Kb / 6P
SAW Filter 1583 MHz SMD 3.0X3.0 mm (BW 48 MHz)
TE0143A TAI-SAW-TE0143A Datasheet
673Kb / 13P
Filter 1900 / 2017.5MHz 40/15MHz BW Band39/ Band34 SMD1.5X1.1 mm
TE0143B TAI-SAW-TE0143B Datasheet
1Mb / 13P
Filter 1900 / 2017.5MHz 40/15MHz BW Band39/ Band34 SMD1.5X1.1 mm
TE0144A TAI-SAW-TE0144A Datasheet
882Kb / 11P
SAW Dual Filter 772/860.5 MHz SMD 1.8X1.4 mm
TE0145A TAI-SAW-TE0145A Datasheet
724Kb / 7P
826 MHz SAW Band-stop filter SMD 3.0횞3.0mm(BW 4 MHz)
More results


Podobny opis - TE0146A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1409A TAI-SAW-TA1409A Datasheet
477Kb / 7P
SAW Filter 793 MHz
TA1282B TAI-SAW-TA1282B Datasheet
275Kb / 7P
SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA1744A TAI-SAW-TA1744A Datasheet
261Kb / 7P
SAW Filter 265.55 MHz 260kHz BW SMD 3.0횞3.0mm
TA2231A TAI-SAW-TA2231A Datasheet
762Kb / 8P
SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA2311A TAI-SAW-TA2311A Datasheet
1,008Kb / 7P
SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA2408A TAI-SAW-TA2408A Datasheet
1Mb / 7P
SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TE0134A TAI-SAW-TE0134A Datasheet
696Kb / 7P
Band Stop Filter 733/760 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2493B TAI-SAW-TA2493B Datasheet
727Kb / 7P
SAW Filter 1176.45 MHz (BW 20.44 MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TE0145A TAI-SAW-TE0145A Datasheet
724Kb / 7P
826 MHz SAW Band-stop filter SMD 3.0횞3.0mm(BW 4 MHz)
TE0167AA3213 TAI-SAW-TE0167AA3213 Datasheet
725Kb / 6P
892.5 MHz SAW Band-stop filter (BW 25 MHz) SMD 3.0횞3.0mm
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com