Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2787-2146 Arkusz danych (PDF) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

2787-2146 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Numer części 2787-2146
Pobierz  2787-2146 Pobierz
Rozmiar pliku   217.39 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
Strona internetowa  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Szczegółowy opis Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage

2787-2146 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2787-2146 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Numer części 2787-2146
Pobierz  2787-2146 Click to download

Rozmiar pliku   217.39 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
Strona internetowa  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Szczegółowy opis Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage

2787-2146 Arkusz danych (HTML) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG




Podobny numer części - 2787-2146

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
2787-2146 WAGO-2787-2146 Datasheet
508Kb / 9P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; TopBoost PowerBoost; communication capability
20.03.2023
2787-2146 WAGO-2787-2146_V01 Datasheet
508Kb / 9P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; TopBoost PowerBoost; communication capability
20.03.2023
More results


Podobny opis - 2787-2146

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
787-822 WAGO-787-822 Datasheet
455Kb / 9P
Switched-mode power supply; Pro; 1-phase; 24 VDC output voltage;
2787-2134 WAGO-2787-2134 Datasheet
188Kb / 7P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 12 VDC output voltage
18.10.2021
2787-2135 WAGO-2787-2135 Datasheet
161Kb / 7P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 12 VDC output voltage
18.10.2021
2787-2144 WAGO-2787-2144 Datasheet
244Kb / 9P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage
18.10.2021
2787-2147 WAGO-2787-2147 Datasheet
242Kb / 10P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 24 VDC output voltage
18.10.2021
2787-2154 WAGO-2787-2154 Datasheet
161Kb / 7P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 48 VDC output voltage
18.10.2021
2787-2157 WAGO-2787-2157 Datasheet
161Kb / 7P
Power supply; Pro 2; 1-phase; 48 VDC output voltage
18.10.2021
2787-2348 WAGO-2787-2348 Datasheet
231Kb / 9P
Power supply; Pro 2; 3-phase; 24 VDC output voltage
18.10.2021
2787-099-000-001 WAGO-2787-099-000-001 Datasheet
242Kb / 3P
Power supply; Pro 2 IO-Link Bundle; 1-phase; 24 VDC output voltage;
18.10.2021
2787-099-000-002 WAGO-2787-099-000-002 Datasheet
234Kb / 3P
Power supply; Pro 2 IO-Link Bundle; 1-phase; 24 VDC output voltage
18.10.2021
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com