Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AN80L52RMS Arkusz danych (PDF) - Panasonic Semiconductor

AN80L52RMS Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
Numer części AN80L52RMS
Pobierz  AN80L52RMS Pobierz
Rozmiar pliku   176.28 Kbytes
Page   26 Pages
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Szczegółowy opis Low-drop type positive output voltage regulator IC

AN80L52RMS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AN80L52RMS Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

Numer części AN80L52RMS
Pobierz  AN80L52RMS Click to download

Rozmiar pliku   176.28 Kbytes
Page   26 Pages
Producent  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Szczegółowy opis Low-drop type positive output voltage regulator IC

AN80L52RMS Arkusz danych (HTML) - Panasonic Semiconductor


AN80L52RMS Szczegóły Produktu

Overview
The AN80LXXRMS series is 0.15 A output low-drop output type positive voltage regulator IC with resetting function. 20 classifications of output voltages, 1.8 V, 1.9 V, 2.0 V, 2.1 V, 2.2 V, 2.5 V, 2.8 V, 2.9 V, 3.0 V, 3.1 V, 3.2 V, 3.3 V, 3.4 V, 3.5 V, 3.6 V, 4.8 V, 4.9 V, 5.0 V, 5.1 V and 5.2 V are available. In addition, it is adopting the surface mounting type package (Mini 5-pin plastic package), so that it is most suited for miniaturization and weight reduction of set equipment.

Features
• Minimum input and output voltage difference : 0.4 V max.
• High precision output voltage : (allowance : ± 3%)
• Built-in reset function terminal (High : Active)
• Built-in overcurrent limiting circuit
• Built-in circuit for limiting rush current at input voltage rising time
• Output voltage : 1.8 V to 5.2 V

Applications
• Cellular phone, PHS, analog cordless phone, other small sized potable equipment




Podobny numer części - AN80L52RMS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Panasonic Semiconductor
AN80L52RMS PANASONIC-AN80L52RMS Datasheet
321Kb / 27P
Positive output, low dropout voltage regulator (150 mA type)
More results


Podobny opis - AN80L52RMS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AUK corp
S52XXM AUK-S52XXM Datasheet
365Kb / 6P
Low Drop Output Voltage Regulator
S78DL05L AUK-S78DL05L Datasheet
223Kb / 3P
Low Drop output Voltage Regulator
S5225M AUK-S5225M Datasheet
427Kb / 7P
Low Drop Output Voltage Regulator
S78DL05F AUK-S78DL05F_06 Datasheet
219Kb / 3P
Low Drop output Voltage Regulator
S78DL05L AUK-S78DL05L_07 Datasheet
159Kb / 4P
Low Drop output Voltage Regulator
S78DL33F AUK-S78DL33F_07 Datasheet
153Kb / 4P
Low Drop output Voltage Regulator
S78DL33L AUK-S78DL33L_07 Datasheet
155Kb / 4P
Low Drop output Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LR1118 UTC-LR1118_14 Datasheet
257Kb / 8P
LOW DROP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
KODENSHI_AUK CORP.
S78DL05 KODENSHI-S78DL05 Datasheet
99Kb / 4P
Low Drop output Voltage Regulator
S78DL33 KODENSHI-S78DL33 Datasheet
99Kb / 4P
Low Drop output Voltage Regulator
More results




O Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor jest spółką zależną Panasonic Corporation, japońskiej firmy elektronicznej.
Panasonic Semiconductor zapewnia szeroką gamę produktów, w tym mikrokontrolery, czujniki, ICS zarządzania energią i inne komponenty elektroniczne dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma jest znana z koncentracji na jakości i niezawodności, a jej produkty są szeroko stosowane w zarządzaniu energią, oświetleniem i innymi aplikacjami.
Panasonic Semiconductor prowadzi działalność w kilku krajach i jest jednym z wiodących dostawców komponentów elektronicznych w regionie Azji i Pacyfiku.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com