Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

858-152 Arkusz danych (PDF) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

858-152 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Numer części 858-152
Pobierz  858-152 Pobierz
Rozmiar pliku   136.35 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
Strona internetowa  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Szczegółowy opis Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts

858-152 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
858-152 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Numer części 858-152
Pobierz  858-152 Click to download

Rozmiar pliku   136.35 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
Strona internetowa  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Szczegółowy opis Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts

858-152 Arkusz danych (HTML) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG




Podobny numer części - 858-152

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
858-150 WAGO-858-150 Datasheet
135Kb / 5P
Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts
22.11.2021
858-151 WAGO-858-151 Datasheet
220Kb / 5P
Basic relay; Nominal input voltage: 230 VAC; 4 changeover contacts; Limiting
858-153 WAGO-858-153 Datasheet
221Kb / 5P
Basic relay; Nominal input voltage: 230 VAC; 4 changeover contacts; Limiting
858-154 WAGO-858-154 Datasheet
215Kb / 5P
Basic relay; Nominal input voltage: 24 VAC
22.11.2021
858-158 WAGO-858-158 Datasheet
221Kb / 5P
Basic relay; Nominal input voltage: 120 VAC; 4 changeover contacts;
More results


Podobny opis - 858-152

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
858-390 WAGO-858-390 Datasheet
361Kb / 8P
Relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts;
858-355 WAGO-858-355 Datasheet
374Kb / 8P
Relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts;
858-354 WAGO-858-354 Datasheet
372Kb / 8P
Relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts;
858-314 WAGO-858-314 Datasheet
386Kb / 8P
Relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts;
858-304 WAGO-858-304 Datasheet
244Kb / 9P
Relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts;
858-181 WAGO-858-181 Datasheet
117Kb / 4P
Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 2 changeover contacts; Limiting
858-171 WAGO-858-171 Datasheet
136Kb / 4P
Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts; Limiting
788-157 WAGO-788-157 Datasheet
106Kb / 5P
Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 2 changeover contacts
858-150 WAGO-858-150 Datasheet
135Kb / 5P
Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts
22.11.2021
858-159 WAGO-858-159 Datasheet
109Kb / 4P
Basic relay; Nominal input voltage: 24 VDC; 4 changeover contacts
22.11.2021
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com