Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

855-8006 Arkusz danych (PDF) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

855-8006 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Numer części 855-8006
Pobierz  855-8006 Pobierz
Rozmiar pliku   191.54 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
Strona internetowa  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Szczegółowy opis Power tap; for busbar; with fuse; Mounting screw M6

855-8006 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
855-8006 Datasheet PDF - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Numer części 855-8006
Pobierz  855-8006 Click to download

Rozmiar pliku   191.54 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  WAGO [WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG]
Strona internetowa  https://www.wago.com/global/
Logo WAGO - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Szczegółowy opis Power tap; for busbar; with fuse; Mounting screw M6

855-8006 Arkusz danych (HTML) - WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG




Podobny numer części - 855-8006

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
855-8001 WAGO-855-8001 Datasheet
227Kb / 4P
Power tap; with fuse; 2,5 mm짼 (12 AWG) - 6 mm짼 (10 AWG); Phase
18.10.2021
855-8002 WAGO-855-8002 Datasheet
208Kb / 4P
Power tap; without fuse; 2,5 mm짼 (12 AWG) - 6 mm짼 (10 AWG); N-conductor
18.10.2021
855-8003 WAGO-855-8003 Datasheet
199Kb / 4P
Power tap; with fuse; 10 mm짼 (8 AWG) - 16 mm짼 (6 AWG); Phase
18.10.2021
855-8004 WAGO-855-8004 Datasheet
183Kb / 4P
Power tap; without fuse; 10 mm짼 (8 AWG) - 16 mm짼 (6 AWG); N-conductor
18.10.2021
855-8008 WAGO-855-8008 Datasheet
197Kb / 4P
Power tap; for busbar; with fuse; Mounting screw M8
18.10.2021
More results


Podobny opis - 855-8006

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Meder Electronic
MK21M-1A66C-500W MEDER-MK21M-1A66C-500W Datasheet
526Kb / 3P
Reed Sensors with Mounting Holes for Screw Fastening
MK21-1A66C-500W MEDER-MK21-1A66C-500W Datasheet
391Kb / 3P
Reed Sensors with Mounting Holes for Screw Fastening
logo
Cooper Bussmann, Inc.
5592-11 COOPER-5592-11 Datasheet
83Kb / 1P
Fuse Clips with Mounting Holes
logo
Schneider Electric
S37426 SCHNEIDER-S37426 Datasheet
89Kb / 2P
terminal nut insert for busbar connection- type M6 - CE standard - set of 2
Apr 19, 2021
logo
Schurter Inc.
NUTFORFUSEHOLDER SCHURTER-NUTFORFUSEHOLDER Datasheet
175Kb / 2P
Mounting accessories for fuse holder
04.10.2021
0098.0043 SCHURTER-0098.0043 Datasheet
175Kb / 2P
Mounting accessories for fuse holder
04.10.2021
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
855-8008 WAGO-855-8008 Datasheet
197Kb / 4P
Power tap; for busbar; with fuse; Mounting screw M8
18.10.2021
855-8015 WAGO-855-8015 Datasheet
304Kb / 5P
Power tap; for busbar; with fuse; Clamping connection
18.10.2021
logo
Schurter Inc.
NUTFORFUSEHOLDER SCHURTER-NUTFORFUSEHOLDER_V01 Datasheet
175Kb / 2P
Mounting accessories for fuse holder
04.01.2022
logo
FIBOX Enclosing innovat...
4712161 FIBOX-4712161 Datasheet
36Kb / 1P
Mounting screw for spacer
26.07.2023
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com