Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GUC3CHD22 Arkusz danych (PDF) - IOGEAR

GUC3CHD22 Datasheet PDF - IOGEAR
Numer części GUC3CHD22
Pobierz  GUC3CHD22 Pobierz
Rozmiar pliku   149.54 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  IOGEAR [IOGEAR]
Strona internetowa  https://www.iogear.com/
Logo IOGEAR - IOGEAR
Szczegółowy opis USB-C to Dual 4K Adapter

GUC3CHD22 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
GUC3CHD22 Datasheet PDF - IOGEAR

Numer części GUC3CHD22
Pobierz  GUC3CHD22 Click to download

Rozmiar pliku   149.54 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  IOGEAR [IOGEAR]
Strona internetowa  https://www.iogear.com/
Logo IOGEAR - IOGEAR
Szczegółowy opis USB-C to Dual 4K Adapter

GUC3CHD22 Arkusz danych (HTML) - IOGEAR




Podobny numer części - GUC3CHD22

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IOGEAR
GUC3020DW6 IOGEAR-GUC3020DW6 Datasheet
168Kb / 3P
USB 3.0 to DVI/HDMI/VGA External Video Card
GUC3025HW6 IOGEAR-GUC3025HW6 Datasheet
166Kb / 3P
USB 3.0 to HDMI/DVI External Video Card
More results


Podobny opis - GUC3CHD22

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U444-006-H TRIPPLITE-U444-006-H Datasheet
170Kb / 4P
USB 3.1 Gen 1 USB-C to HDMI 4K Adapter Cable (M/M), Thunderbolt 3 Compatible, 4K @30Hz, 6 ft.
U444-06N-HDR-W TRIPPLITE-U444-06N-HDR-W Datasheet
158Kb / 3P
USB-C to HDMI 4K Adapter with HDR - M/F, USB 3.1, Thunderbolt 3 Compatible, 4K @ 60 Hz, White
U444-06N-HD4K6B TRIPPLITE-U444-06N-HD4K6B Datasheet
166Kb / 4P
USB 3.1 Gen 1 USB-C to HDMI 4K Adapter (M/F), Thunderbolt 3 Compatibility, 4K @60Hz
U444-06N-HD4K6W TRIPPLITE-U444-06N-HD4K6W Datasheet
163Kb / 3P
USB-C 3.1 to HDMI 4K Adapter, M/F, Thunderbolt 3 Compatible, 4K @ 60 Hz, White
U444-06N-HD-AM TRIPPLITE-U444-06N-HD-AM Datasheet
164Kb / 4P
USB 3.1 Gen 1 USB-C to HDMI 4K Adapter (M/F), Thunderbolt 3 Compatible, 4K @24/25/30Hz
U444-06N-HV4K TRIPPLITE-U444-06N-HV4K Datasheet
165Kb / 4P
USB 3.1 Gen 1 USB-C to HDMI/VGA 4K Adapter (M/2xF), Thunderbolt 3 Compatible, 4K @30Hz
U444-06N-DP4K6B TRIPPLITE-U444-06N-DP4K6B Datasheet
165Kb / 4P
USB 3.1 Gen 1 USB-C to DisplayPort 4K Adapter (M/F), Thunderbolt 3 Compatibility, 4K @60Hz
U444-06N-DP-C TRIPPLITE-U444-06N-DP-C Datasheet
170Kb / 4P
USB 3.1 Gen 1 USB-C to DisplayPort 4K Adapter with USB-C PD Charging Port, Thunderbolt 3 Compatible, 4K @60Hz
logo
IOGEAR
G2LU3CMF IOGEAR-G2LU3CMF Datasheet
128Kb / 2P
USB-C Male to Female Adapter
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
PSPA1C1GE PF-PSPA1C1GE Datasheet
311Kb / 1P
USB-C to Ethernet Adapter
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com