Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1424EDH Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

SI1424EDH Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części SI1424EDH
Pobierz  SI1424EDH Pobierz
Rozmiar pliku   284.28 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis N-Channel 20 V (D-S) MOSFET

SI1424EDH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SI1424EDH Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części SI1424EDH
Pobierz  SI1424EDH Click to download

Rozmiar pliku   284.28 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis N-Channel 20 V (D-S) MOSFET

SI1424EDH Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


SI1424EDH Szczegóły Produktu

• TrenchFET® power MOSFET
• Typical ESD protection 4000 V
• 100 % Rg tested




Podobny numer części - SI1424EDH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1424EDH VISHAY-SI1424EDH Datasheet
265Kb / 12P
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
11-Apr-11
More results


Podobny opis - SI1424EDH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1906DL VISHAY-SI1906DL Datasheet
43Kb / 4P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
28-Aug-00
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-Oct-05
SI7348DP VISHAY-SI7348DP Datasheet
50Kb / 5P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-Mar-03
SI5432DC VISHAY-SI5432DC Datasheet
112Kb / 7P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
22-Sep-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI2314EDS KEXIN-KI2314EDS Datasheet
50Kb / 2P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR440DP VISHAY-SIR440DP Datasheet
112Kb / 7P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
04-Aug-08
SIR484DP VISHAY-SIR484DP Datasheet
126Kb / 7P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
03-Nov-08
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
30-Apr-12
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com