Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7850DP Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

SI7850DP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części SI7850DP_V01
Pobierz  SI7850DP Pobierz
Rozmiar pliku   366.39 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis N-Channel 60 V (D-S) Fast Switching MOSFET

SI7850DP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SI7850DP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części SI7850DP_V01
Pobierz  SI7850DP Click to download

Rozmiar pliku   366.39 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis N-Channel 60 V (D-S) Fast Switching MOSFET

SI7850DP Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


SI7850DP Szczegóły Produktu

• TrenchFET® power MOSFETs
• New low thermal resistance PowerPAK®
package with low 1.07 mm profile
• PWM optimized for fast switching
• 100 % Rg tested




Podobny numer części - SI7850DP_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7850DP-T1-E3 VISHAY-SI7850DP-T1-E3 Datasheet
485Kb / 11P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
09-Feb-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI7850DP-T1-E3 VBSEMI-SI7850DP-T1-E3 Datasheet
1Mb / 7P
N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7850DP-T1-GE3 VISHAY-SI7850DP-T1-GE3 Datasheet
485Kb / 11P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
09-Feb-09
SI7850DP VISHAY-SI7850DP_09 Datasheet
485Kb / 11P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
09-Feb-09
SI7850DP VISHAY-SI7850DP_15 Datasheet
313Kb / 12P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
09-Feb-09
More results


Podobny opis - SI7850DP_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7850DP VISHAY-SI7850DP Datasheet
45Kb / 4P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
28-May-01
SI7452DP VISHAY-SI7452DP Datasheet
230Kb / 3P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
13-Feb-06
SI7460DP VISHAY-SI7460DP_09 Datasheet
500Kb / 12P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
09-Feb-09
SI7850DP VISHAY-SI7850DP_09 Datasheet
485Kb / 11P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
09-Feb-09
SI7460DP VISHAY-SI7460DP_15 Datasheet
328Kb / 13P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
09-Feb-09
SI7850DP VISHAY-SI7850DP_15 Datasheet
313Kb / 12P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
09-Feb-09
logo
Vishay Telefunken
SI7460DP TFUNK-SI7460DP Datasheet
332Kb / 12P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
SI7850DP TFUNK-SI7850DP Datasheet
317Kb / 11P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7460DP VISHAY-SI7460DP_V01 Datasheet
333Kb / 12P
N-Channel 60-V (D-S) Fast Switching MOSFET
09-Feb-09
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com