Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI9145 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

SI9145 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części SI9145_V01
Pobierz  SI9145 Pobierz
Rozmiar pliku   214.49 Kbytes
Page   14 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Low-Voltage Switchmode Controller

SI9145 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SI9145 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części SI9145_V01
Pobierz  SI9145 Click to download

Rozmiar pliku   214.49 Kbytes
Page   14 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Low-Voltage Switchmode Controller

SI9145 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


SI9145 Szczegóły Produktu

FEATURES
2.7-V to 7-V Input Operating Range
Voltage-Mode PWM Control
High-Speed, Source-Sink Output Drive (200 mA)
Internal Oscillator (up to 2 MHz)
Standby Mode
0−100% Controllable Maximum Duty-Cycle
DESCRIPTION
The Si9145 switchmode controller IC is ideally suited for high
efficiency dc/dc converters in low input voltage systems.
Operation is guaranteed down to 2.7 V, with a minimum
start-up voltage of 3.0 V making the Si9145 ideal for use with
NiCd, NMH, and lithium ion battery packs. A mode select pin
allows the output driver polarity to be programmed allowing the
device to function as a step-up or step-down converter.
Features include a precision bandgap reference, a wide
bandwidth error amplifier, a 2-MHz oscillator, an input voltage
monitor with standby mode and a 200-mA output driver.
Supply current in normal operation is typically 1.1 mA and
250 A in standby mode.
The Si9145 implements conventional voltage mode control.
The maximum duty cycle in boost mode can be limited by
voltage on DMAX/SS pin. Frequency can be externally
programmed by selection of ROSC and COSC.
The Si9145 is available in both standard and lead (Pb)-free
16-pin SOIC and TSSOP packages and is specified over the
industrial temperature range (−25 C to 85 C).




Podobny numer części - SI9145_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI9145BQ-T1 VISHAY-SI9145BQ-T1 Datasheet
74Kb / 10P
Low-Voltage Switchmode Controller
19-Apr-04
SI9145BQ-T1-E3 VISHAY-SI9145BQ-T1-E3 Datasheet
74Kb / 10P
Low-Voltage Switchmode Controller
19-Apr-04
More results


Podobny opis - SI9145_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI9110 VISHAY-SI9110 Datasheet
107Kb / 8P
High-Voltage Switchmode Controllers
15-Nov-04
SI9120 VISHAY-SI9120 Datasheet
85Kb / 6P
Universal Input Switchmode Controller
15-Nov-04
SI9114A VISHAY-SI9114A Datasheet
80Kb / 5P
High-Frequency Switchmode Controller
15-Nov-04
SI9145 VISHAY-SI9145 Datasheet
74Kb / 10P
Low-Voltage Switchmode Controller
19-Apr-04
SI9112 VISHAY-SI9112 Datasheet
71Kb / 6P
High-Voltage Switchmode Controller
15-Nov-04
logo
Teledyne Technologies I...
TSC9110 TELEDYNE-TSC9110 Datasheet
457Kb / 7P
high-voltage switchmode controllers
logo
Vishay Siliconix
SI9110 VISHAY-SI9110_V01 Datasheet
170Kb / 10P
High-Voltage Switchmode Controllers
15-Nov-04
SI9112 VISHAY-SI9112_V01 Datasheet
161Kb / 9P
High-Voltage Switchmode Controller
15-Nov-04
SI9114A VISHAY-SI9114A_V01 Datasheet
169Kb / 8P
High-Frequency Switchmode Controller
15-Nov-04
SI9120 VISHAY-SI9120_V01 Datasheet
170Kb / 9P
Universal Input Switchmode Controller
15-Nov-04
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com