Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

638641000 Arkusz danych (PDF) - Molex Electronics Ltd.

638641000 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
Numer części 638641000
Pobierz  638641000 Pobierz
Rozmiar pliku   165.91 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Szczegółowy opis FineAdjust Applicator Specification Sheet

638641000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
638641000 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

Numer części 638641000
Pobierz  638641000 Click to download

Rozmiar pliku   165.91 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Szczegółowy opis FineAdjust Applicator Specification Sheet

638641000 Arkusz danych (HTML) - Molex Electronics Ltd.


638641000 Szczegóły Produktu

FEATURES
Quick punch removal with the push of a button for fast and easy tooling change
Applicator designed to industry standard mounting and shut height 135.80mm (5.346")
Quick set-up time; plus the crimp height, track and feed adjustments can be set without removing the applicator
from the press
Fine adjustment allows users to achieve target with little effort by adjusting in increments of 0.15mm (.0006")
for conductor crimp height and .063mm (.0025") for insulation height
Independent adjustment rings allow users to quickly adjust the conductor or insulation crimp height without
affecting each other
Directly adapts to most automatic wire processing machines




Podobny numer części - 638641000

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
63864-1000 MOLEX11-63864-1000 Datasheet
34Kb / 1P
Punch
63864-1000 MOLEX11-63864-1000 Datasheet
39Kb / 1P
Anvil
63864-1000 MOLEX11-63864-1000 Datasheet
40Kb / 1P
Anvil
63864-1070 MOLEX11-63864-1070 Datasheet
34Kb / 1P
Punch
63864-1070 MOLEX11-63864-1070 Datasheet
39Kb / 1P
Anvil
More results


Podobny opis - 638641000

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
63866-5000 MOLEX11-63866-5000 Datasheet
39Kb / 1P
FineAdjust Applicator
63867-3000 MOLEX11-63867-3000 Datasheet
39Kb / 1P
FineAdjust Applicator
63867-3100 MOLEX11-63867-3100 Datasheet
39Kb / 1P
FineAdjust Applicator
63868-1000 MOLEX11-63868-1000 Datasheet
49Kb / 1P
FineAdjust Applicator
63868-8000 MOLEX11-63868-8000 Datasheet
50Kb / 1P
FineAdjust Applicator
63902-3000 MOLEX11-63902-3000 Datasheet
39Kb / 1P
FineAdjust Applicator
638652000 MOLEX-638652000 Datasheet
172Kb / 5P
FineAdjust Applicator Specification Sheet
12-12-03
638657000 MOLEX-638657000 Datasheet
107Kb / 4P
SPECIFICATION SHEET FineAdjust Applicator
02-20-03
638659000 MOLEX-638659000 Datasheet
164Kb / 5P
FineAdjust Applicator Specification Sheet 18-22 AWG CRC Terminals
10-07-05
638668000 MOLEX-638668000 Datasheet
159Kb / 5P
FineAdjust Applicator Specification Sheets
06-02-05
More results




O Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. jest spółką zależną Koch Industries, Inc. i jest globalnym producentem roztworów elektronicznych i światłowodowych.

Firma została założona w 1938 roku i ma siedzibę w Lisle w stanie Illinois.

Molex oferuje szeroką gamę produktów połączeń, w tym złącza, zespoły kablowe, przełączniki i inne komponenty pasywne.

Produkty te są wykorzystywane w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, komunikacji danych, elektronice konsumpcyjnej, sprzęcie przemysłowym, urządzeniach medycznych i telekomunikacji.

Dzięki operacjom i obiektom w ponad 40 krajach MOLEX jest znany z innowacji i przywództwa technologicznego na rynku rozwiązań międzykodowych.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com