Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SBYV26C Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

SBYV26C Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części SBYV26C_V01
Pobierz  SBYV26C Pobierz
Rozmiar pliku   77.31 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier

SBYV26C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SBYV26C Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części SBYV26C_V01
Pobierz  SBYV26C Click to download

Rozmiar pliku   77.31 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier

SBYV26C Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


SBYV26C Szczegóły Produktu

FEATURES
• Superectifier structure for high reliability condition
• Cavity-free glass-passivated junction
• Ideal for printed circuit boards
• Ultrafast reverse recovery time
• Low forward voltage drop
• Low leakage current
• Low switching losses, high efficiency
• High forward surge capability
• Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in high frequency rectification and freewheeling
application in switching mode converters and inverters for
consumer, computer and telecommunication.

MECHANICAL DATA
Case: DO-41 (DO-204AL), molded plastic over glass body
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-E3 - RoHS-compliant and commercial grade
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test
Polarity: color band denotes cathode end




Podobny numer części - SBYV26C_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SBYV26C-E3-54 VISHAY-SBYV26C-E3-54 Datasheet
80Kb / 5P
Glass Passivated Ultrafast Rectifier
15-Mar-11
SBYV26C-E3-73 VISHAY-SBYV26C-E3-73 Datasheet
80Kb / 5P
Glass Passivated Ultrafast Rectifier
15-Mar-11
SBYV26C-E3/54 VISHAY-SBYV26C-E3/54 Datasheet
108Kb / 5P
Glass Passivated Ultrafast Rectifier
20-Aug-07
SBYV26C-E3/73 VISHAY-SBYV26C-E3/73 Datasheet
108Kb / 5P
Glass Passivated Ultrafast Rectifier
20-Aug-07
SBYV26C-M3 VISHAY-SBYV26C-M3 Datasheet
79Kb / 5P
Ideal for printed circuit boards
15-Nov-16
More results


Podobny opis - SBYV26C_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
EGP30D-E3 VISHAY-EGP30D-E3 Datasheet
75Kb / 4P
Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
15-Aug-13
EGP10G-E3 VISHAY-EGP10G-E3 Datasheet
72Kb / 4P
Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
15-Aug-13
EGP20D-E3 VISHAY-EGP20D-E3 Datasheet
77Kb / 5P
Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
15-Aug-13
EGP31A VISHAY-EGP31A Datasheet
92Kb / 5P
Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
22-Dec-16
BYV26DGP VISHAY-BYV26DGP_V01 Datasheet
78Kb / 5P
Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
Revision: 06-Oct-2021
EGP31A VISHAY-EGP31A_V01 Datasheet
89Kb / 5P
Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
06-Oct-2021
EGP30A VISHAY-EGP30A_V01 Datasheet
78Kb / 4P
Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
13-Jun-16
FGP20B VISHAY-FGP20B_V01 Datasheet
72Kb / 4P
Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
12-Dec-13
FGP30B VISHAY-FGP30B_V01 Datasheet
72Kb / 4P
Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
12-Dec-13
FGP50B VISHAY-FGP50B_V01 Datasheet
74Kb / 4P
Glass Passivated Ultrafast Plastic Rectifier
12-Dec-13
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com