Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IMW120R014M1H Arkusz danych (PDF) - Infineon Technologies AG

IMW120R014M1H Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
Numer części IMW120R014M1H
Pobierz  IMW120R014M1H Pobierz
Rozmiar pliku   1293.4 Kbytes
Page   17 Pages
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Szczegółowy opis CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : silicon carbide MOSFET

IMW120R014M1H Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
IMW120R014M1H Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

Numer części IMW120R014M1H
Pobierz  IMW120R014M1H Click to download

Rozmiar pliku   1293.4 Kbytes
Page   17 Pages
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
Szczegółowy opis CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : silicon carbide MOSFET

IMW120R014M1H Arkusz danych (HTML) - Infineon Technologies AG


IMW120R014M1H Szczegóły Produktu

Features
• VDSS = 1200 V at Tvj = 25°C
• IDCC = 127 A at Tvj = 25°C
• RDS(on) = 14 mΩ at VGS = 18 V, Tvj = 25°C
• Very low switching losses
• Short circuit withstand time 3 μs
• Benchmark gate threshold voltage, VGS(th) = 4.2 V
• Robust against parasitic turn on, 0 V turn-off gate voltage can be applied
• Robust body diode for hard commutation
• .XT interconnection technology for best-in-class thermal performance
Potential applications
• General purpose drives (GPD)
• EV-Charging
• Online UPS/Industrial UP
• String inverters
• Solar power optimizer
Product validation
• Qualified for industrial applications according to the relevant tests of JEDEC47/20/22
• Please also note the application note AN2019-05 for power and thermal cycling




Podobny numer części - IMW120R014M1H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
IMW120R007M1H INFINEON-IMW120R007M1H Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : silicon carbide MOSFET
Revision 1.00 2022-01-31
IMW120R007M1HXKSA1 INFINEON-IMW120R007M1HXKSA1 Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : silicon carbide MOSFET
Revision 1.00 2022-01-31
IMW120R020M1H INFINEON-IMW120R020M1H Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : silicon carbide MOSFET
Revision 1.00 2022-01-31
logo
Inchange Semiconductor ...
IMW120R020M1H ISC-IMW120R020M1H Datasheet
347Kb / 2P
SiC N-Channel MOSFET
logo
Infineon Technologies A...
IMW120R030M1H INFINEON-IMW120R030M1H Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200V SiC Trench MOSFET Silicon Carbide MOSFET
Datasheet 2.2 2020-12-11
More results


Podobny opis - IMW120R014M1H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
IMZ120R220M1H INFINEON-IMZ120R220M1H Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200V SiC Trench MOSFET Silicon Carbide MOSFET
Datasheet 2.2 2020-12-11
IMZ120R045M1 INFINEON-IMZ120R045M1 Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200V SiC Trench MOSFET Silicon Carbide MOSFET
2.6 2020-12-11
IMW120R007M1H INFINEON-IMW120R007M1H Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : silicon carbide MOSFET
Revision 1.00 2022-01-31
IMW120R020M1H INFINEON-IMW120R020M1H Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : silicon carbide MOSFET
Revision 1.00 2022-01-31
IMW120R040M1H INFINEON-IMW120R040M1H Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : silicon carbide MOSFET
Revision 1.00 2022-01-31
IMZA120R007M1H INFINEON-IMZA120R007M1H Datasheet
1Mb / 16P
CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : Silicon Carbide MOSFET with .XT interconnection technology
Revision 1.00 2022-01-31
IMZA120R014M1H INFINEON-IMZA120R014M1H Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : Silicon Carbide MOSFET with .XT interconnection technology
Revision 1.00 2022-01-31
IMZA120R020M1H INFINEON-IMZA120R020M1H Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : Silicon Carbide MOSFET with .XT interconnection technology
Revision 1.00 2022-01-31
IMZA120R040M1H INFINEON-IMZA120R040M1H Datasheet
1Mb / 17P
CoolSiC??1200 V SiC Trench MOSFET : Silicon Carbide MOSFET with .XT interconnection technology
Revision 1.00 2022-01-31
AIMBG120R080M1 INFINEON-AIMBG120R080M1 Datasheet
1Mb / 15P
CoolSiC™ 1200 V SiC Trench MOSFET
Revision 1.00 2023-04-25
More results




O Infineon Technologies AG


Infineon Technologies jest wiodącym globalnym producentem półprzewodników, który specjalizuje się w zapewnianiu rozwiązań zarządzania energią, bezpieczeństwem i kontrolą dla różnych branż, takich jak systemy motoryzacyjne, przemysłowe i komunikacyjne.
Firma została założona w 1999 roku i ma siedzibę w Neubiberg w Niemczech.
Infineon oferuje szeroką gamę produktów, w tym mikrokontrolery, półprzewodniki mocy, czujniki i inne zintegrowane obwody.
Firma ma silną obecność na rynku globalnym, z operacjami i obiektami w różnych krajach na całym świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com