Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VB30M120C Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

VB30M120C Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części VB30M120C_V01
Pobierz  VB30M120C Pobierz
Rozmiar pliku   105.9 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A

VB30M120C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
VB30M120C Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części VB30M120C_V01
Pobierz  VB30M120C Click to download

Rozmiar pliku   105.9 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A

VB30M120C Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


VB30M120C Szczegóły Produktu

FEATURES
• Trench MOS Schottky technology
• Low forward voltage drop, low power losses
• High efficiency operation
• Meets MSL level 1, per J-STD-020,
LF maximum peak of 245 °C
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in solar cell junction box as a bypass diode for
protection, using DC forward current without reverse bias.

MECHANICAL DATA
Case: D2PAK (TO-263AB)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS-compliant, and
commercial grade
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
E3 and M3 suffix meet JESD 201 class 2 whisker test
Polarity: as marked




Podobny numer części - VB30M120C_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VB30M120C-E3 VISHAY-VB30M120C-E3 Datasheet
93Kb / 4P
Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
03-Jan-17
VB30M120C-E3/4W VISHAY-VB30M120C-E3/4W Datasheet
105Kb / 4P
Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
20-Jun-2018
VB30M120C-E3/8W VISHAY-VB30M120C-E3/8W Datasheet
105Kb / 4P
Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
20-Jun-2018
VB30M120C-M3 VISHAY-VB30M120C-M3 Datasheet
93Kb / 4P
Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
03-Jan-17
logo
Inchange Semiconductor ...
VB30M120C-M3 ISC-VB30M120C-M3 Datasheet
315Kb / 2P
Schotty Barrier Diode
More results


Podobny opis - VB30M120C_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
V30200C VISHAY-V30200C Datasheet
158Kb / 5P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.526 V at IF = 5 A
31-Jul-08
V60200PG VISHAY-V60200PG Datasheet
104Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
14-Oct-08
VBT1080S-M3 VISHAY-VBT1080S-M3 Datasheet
90Kb / 4P
Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
14-May-13
VT2080C-E3 VISHAY-VT2080C-E3 Datasheet
158Kb / 6P
Dual Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
14-Dec-16
V30M120C VISHAY-V30M120C Datasheet
144Kb / 5P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
17-Nov-16
VB30M120C-E3 VISHAY-VB30M120C-E3 Datasheet
93Kb / 4P
Dual High Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
03-Jan-17
VBT2080C-M3 VISHAY-VBT2080C-M3 Datasheet
90Kb / 4P
Dual Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
14-May-13
VF30M120C-M3 VISHAY-VF30M120C-M3 Datasheet
92Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 5 A
02-Dec-13
V60H150PW-M3 VISHAY-V60H150PW-M3 Datasheet
94Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 10 A
04-Dec-13
V60170PW-M3 VISHAY-V60170PW-M3 Datasheet
94Kb / 4P
Dual High-Voltage Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Ultra Low VF = 0.52 V at IF = 10 A
04-Dec-13
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com