Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MBRB2090CT-M3 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

MBRB2090CT-M3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części MBRB2090CT-M3
Pobierz  MBRB2090CT-M3 Pobierz
Rozmiar pliku   103.45 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier

MBRB2090CT-M3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MBRB2090CT-M3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części MBRB2090CT-M3
Pobierz  MBRB2090CT-M3 Click to download

Rozmiar pliku   103.45 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier

MBRB2090CT-M3 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


MBRB2090CT-M3 Szczegóły Produktu

FEATURES
• Trench MOS Schottky technology
• Lower power losses, high efficiency
• Low forward voltage drop
• High forward surge capability
• High frequency operation
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of
245 °C
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in high frequency rectifier of switching mode power
supplies, freewheeling diodes, DC/DC converters, or
polarity protection application.

MECHANICAL DATA
Case: D2PAK (TO-263AB)
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-M3 - halogen-free, RoHS-compliant, and
commercial grade
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
M3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test
Polarity: as marked




Podobny numer części - MBRB2090CT-M3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
MBRB2090CT-M3 VISHAY-MBRB2090CT-M3 Datasheet
90Kb / 4P
Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
15-May-13
logo
Inchange Semiconductor ...
MBRB2090CT-M3 ISC-MBRB2090CT-M3 Datasheet
237Kb / 2P
High-Voltage Schottky Rectifier
More results


Podobny opis - MBRB2090CT-M3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
MBR60100CT VISHAY-MBR60100CT_08 Datasheet
99Kb / 4P
Dual Common-Cathode High Voltage Schottky Rectifier
19-May-08
MBR20H150CT VISHAY-MBR20H150CT_11 Datasheet
102Kb / 6P
Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
09-Aug-11
logo
Nell Semiconductor Co.,...
MBR10100CT NELLSEMI-MBR10100CT Datasheet
378Kb / 5P
Dual Common Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
MBR30100CT NELLSEMI-MBR30100CT Datasheet
198Kb / 4P
Dual Common Cathode High-Voltage Schottky Rectifier,
logo
Bruckewell Technology L...
MBRF1060C BWTECH-MBRF1060C Datasheet
527Kb / 4P
Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
logo
Vishay Siliconix
MBR30H90CT VISHAY-MBR30H90CT_15 Datasheet
725Kb / 4P
Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier
17-Aug-15
MBR60100CT VISHAY-MBR60100CT_15 Datasheet
82Kb / 5P
Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier
13-Aug-13
MBR10H15 VISHAY-MBR10H15_15 Datasheet
95Kb / 5P
Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier
11-Dec-14
logo
Bruckewell Technology L...
MBR3040CT BWTECH-MBR3040CT Datasheet
449Kb / 4P
Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
logo
Vishay Siliconix
M10HXXCT VISHAY-M10HXXCT Datasheet
153Kb / 5P
Dual Common Cathode High Voltage Schottky Rectifier
18-Mar-16
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com