Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VS-GT100TP60N Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

VS-GT100TP60N Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części VS-GT100TP60N
Pobierz  VS-GT100TP60N Pobierz
Rozmiar pliku   189.03 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 100 A

VS-GT100TP60N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
VS-GT100TP60N Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części VS-GT100TP60N
Pobierz  VS-GT100TP60N Click to download

Rozmiar pliku   189.03 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 100 A

VS-GT100TP60N Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


VS-GT100TP60N Szczegóły Produktu

FEATURES
• Low VCE(on) trench IGBT technology
• 5 μs short circuit capability
• VCE(on) with positive temperature coefficient
• Maximum junction temperature 175 °C
• Low inductance case
• Fast and soft reverse recovery antiparallel FWD
• Isolated copper baseplate using DCB (direct copper
bonding) technology
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
• UPS (uninterruptable power supply)
• Switching mode power supplies
• Electronic welders

DESCRIPTION
Vishay’s IGBT power module provides ultra low conduction
loss as well as short circuit ruggedness. It is designed for
applications such as UPS and SMPS.




Podobny numer części - VS-GT100TP60N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-GT100TP60N VISHAY-VS-GT100TP60N Datasheet
190Kb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 100 A
11-Jun-15
VS-GT100TP60N VISHAY-VS-GT100TP60N Datasheet
188Kb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 100 A
19-Sep-17
VS-GT100TP60N VISHAY-VS-GT100TP60N_V02 Datasheet
188Kb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 100 A
19-Sep-17
More results


Podobny opis - VS-GT100TP60N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Dynex Semiconductor
GP200MHS12 DYNEX-GP200MHS12 Datasheet
99Kb / 10P
Half Bridge IGBT Module
DIM200WHS12-E000 DYNEX-DIM200WHS12-E000 Datasheet
177Kb / 8P
Half Bridge IGBT Module
logo
SemiWell Semiconductor
SIM200D12SV3 SEMIWELL-SIM200D12SV3 Datasheet
496Kb / 7P
HALF-BRIDGE IGBT MODULE
logo
Dynex Semiconductor
DIM100PHM33-F000 DYNEX-DIM100PHM33-F000_15 Datasheet
356Kb / 8P
Half Bridge IGBT Module
DIM250PHM33-TS000 DYNEX-DIM250PHM33-TS000_15 Datasheet
396Kb / 8P
Half Bridge IGBT Module
DIM400PHM17-A000 DYNEX-DIM400PHM17-A000_15 Datasheet
460Kb / 8P
IGBT Half Bridge Module
logo
Vishay Siliconix
VS-GT50TP60N VISHAY-VS-GT50TP60N Datasheet
1Mb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 50 A
11-Jun-15
VS-GT100TP60N VISHAY-VS-GT100TP60N Datasheet
190Kb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 100 A
11-Jun-15
VS-GT100TP120N VISHAY-VS-GT100TP120N Datasheet
189Kb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 1200 V, 100 A
11-Jun-15
VS-GT100TP60N VISHAY-VS-GT100TP60N_V02 Datasheet
188Kb / 7P
Half Bridge IGBT Power Module, 600 V, 100 A
19-Sep-17
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com