Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

564R2DF0D22 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

564R2DF0D22 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części 564R2DF0D22
Pobierz  564R2DF0D22 Pobierz
Rozmiar pliku   106.81 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Lower Voltage Ceramic Singlelayer DC Disc Capacitors 1 kVDC to 3 kVDC Low Dissipation Factor

564R2DF0D22 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
564R2DF0D22 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części 564R2DF0D22
Pobierz  564R2DF0D22 Click to download

Rozmiar pliku   106.81 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Lower Voltage Ceramic Singlelayer DC Disc Capacitors 1 kVDC to 3 kVDC Low Dissipation Factor

564R2DF0D22 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


564R2DF0D22 Szczegóły Produktu

FEATURES
• Low losses
• High stability
• Low DF minimizes self heating at HF
• Ideal for high switching to 100 kHz
• Radial leads
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS
• Switching power supplies
• HF ballast
• Snubber and HV circuits

DESIGN
The capacitors consist of a ceramic disc of which both
sides are silver-plated. Connection leads are made of
tinned copper having diameters of 0.022" (0.51 mm) or
0.025" (0.64 mm).
The capacitors may be supplied with radial kinked or
straight leads having lead spacing of 0.250" (6.35 mm) or
0.375" (9.5 mm).
The standard tolerances are ± 5 %, ± 10 %.
Coating is made of flammable retardant epoxy resin in
accordance with “UL 94 V-0”.




Podobny numer części - 564R2DF0D22

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
564R2DF0D22 VISHAY-564R2DF0D22 Datasheet
96Kb / 5P
Lower Voltage Ceramic DC Disc Capacitors 1000 VDC General Purpose
23-Jul-2021
More results


Podobny opis - 564R2DF0D22

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
S101K25X7RN6UJ5R VISHAY-S101K25X7RN6UJ5R Datasheet
369Kb / 9P
Ceramic Disc Capacitors Class 1 and 2, 1 kVDC, 2 kVDC, 3 kVDC and 6 kVDC, General Purpose
07-Jan-10
F102K33S3NN63J5R VISHAY-F102K33S3NN63J5R Datasheet
420Kb / 7P
Ceramic Disc Capacitors Class 2, Low Loss (0.2 %), 500 VDC, 1 kVDC, 2 kVDC and 3 kVDC
07-Jan-10
S103M47Z5UN63L0R VISHAY-S103M47Z5UN63L0R Datasheet
369Kb / 9P
Ceramic Disc Capacitors Class 1 and 2, 1 kVDC, 2 kVDC, 3 kVDC and 6 kVDC, General Purpose
07-Jan-10
S101M33Z5UR63K6R VISHAY-S101M33Z5UR63K6R Datasheet
369Kb / 9P
Ceramic Disc Capacitors Class 1 and 2, 1 kVDC, 2 kVDC, 3 kVDC and 6 kVDC, General Purpose
07-Jan-10
S222K53X7RP63K7R VISHAY-S222K53X7RP63K7R Datasheet
379Kb / 9P
Ceramic Disc Capacitors Class 1 and 2, 1 kVDC, 2 kVDC, 3 kVDC and 6 kVDC, General Purpose
07-Jan-10
F102K39Y5RN6UK5R VISHAY-F102K39Y5RN6UK5R Datasheet
420Kb / 7P
Ceramic Disc Capacitors Class 2, Low Loss (0.2 %), 500 VDC, 1 kVDC, 2 kVDC and 3 kVDC
07-Jan-10
HBE472MBBCF0KR VISHAY-HBE472MBBCF0KR Datasheet
84Kb / 4P
Ceramic Singlelayer DC Disc Capacitors, 2 kVDC General Purpose
12-Sep-13
564R VISHAY-564R Datasheet
94Kb / 5P
Lower Voltage Ceramic Singlelayer DC Disc Capacitors 2 kVDC to 7.5 kVDC
06-Jul-16
615R VISHAY-615R Datasheet
81Kb / 4P
High Voltage Ceramic DC Disc Capacitors 10 kVDC and 15 kVDC
09-Mar-16
564R VISHAY-564R_V01 Datasheet
117Kb / 8P
Lower Voltage Ceramic Singlelayer DC Disc Capacitors 2 kVDC to 7.5 kVDC
09-Aug-2021
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com