Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BD9P2X5EFV-C Arkusz danych (PDF) - Rohm

BD9P2X5EFV-C Datasheet PDF - Rohm
Numer części BD9P2X5EFV-C
Pobierz  BD9P2X5EFV-C Pobierz
Rozmiar pliku   2186.4 Kbytes
Page   60 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis 3.5 V to 40 V Input, 2 A Single 2.2 MHz Buck DC/DC Converter For Automotive

BD9P2X5EFV-C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
BD9P2X5EFV-C Datasheet PDF - Rohm

Numer części BD9P2X5EFV-C
Pobierz  BD9P2X5EFV-C Click to download

Rozmiar pliku   2186.4 Kbytes
Page   60 Pages
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Szczegółowy opis 3.5 V to 40 V Input, 2 A Single 2.2 MHz Buck DC/DC Converter For Automotive

BD9P2X5EFV-C Arkusz danych (HTML) - Rohm


BD9P2X5EFV-C Szczegóły Produktu

General Description
BD9P2x5EFV-C Series are current mode synchronous
buck DC/DC converter integrating POWER MOSFETs.

Features
Nano Pulse ControlTM
AEC-Q100 Qualified(Note 1)
Minimum ON Pulse 50 ns (Max)
Synchronous Buck DC/DC Converter Integrating
POWER MOSFETs
Soft Start Function
Current Mode Control
Reset Function
Quiescent Current 10 μA (Typ)
with 12 V Input to 5.0 V Output
Light Load Mode (LLM)
Forced Pulse Wide Modulation (PWM) Mode
Phase Compensation Included
Selectable Spread Spectrum Switching
External Synchronization Function
Selectable Over Current Protection (OCP)
Input Under Voltage Lockout (UVLO) Protection
Thermal Shut Down (TSD) Protection
Output Over Voltage Protection (OVP)
Short Circuit Protection (SCP)

Applications
Automotive Powered Supplies
Consumer Powered Supplies




Podobny numer części - BD9P2X5EFV-C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD9P2X5MUF-C ROHM-BD9P2X5MUF-C Datasheet
2Mb / 60P
3.5 V to 40 V Input, 2 A Single 2.2 MHz Buck DC/DC Converter For Automotive
28.Apr.2020 Rev.001
More results


Podobny opis - BD9P2X5EFV-C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BD8P250MUF-C ROHM-BD8P250MUF-C Datasheet
3Mb / 46P
2.7 V to 36 V Input, 2 A Single Buck DC/DC Converter with Boost Function For Automotive
BD9P1X5EFV-C ROHM-BD9P1X5EFV-C Datasheet
3Mb / 60P
3.5 V to 40 V Input, 1 A Single 2.2 MHz Buck DC/DC Converter For Automotive
BD9P105MUF-CE2 ROHM-BD9P105MUF-CE2 Datasheet
2Mb / 60P
3.5 V to 40 V Input, 1 A Single 2.2 MHz Buck DC/DC Converter For Automotive
BD9S109NUX-C ROHM-BD9S109NUX-C Datasheet
1Mb / 40P
2.7 V to 5.5 V Input, 1 A Single Synchronous Buck DC/DC Converter for Automotive
06.Apr.2022 Rev.001
BD9S209NUX-C ROHM-BD9S209NUX-C Datasheet
1Mb / 40P
2.7 V to 5.5 V Input, 2 A Single Synchronous Buck DC/DC Converter for Automotive
06.Apr.2022 Rev.001
BD9P1X5MUF-C ROHM-BD9P1X5MUF-C Datasheet
2Mb / 60P
3.5 V to 40 V Input, 1 A Single 2.2 MHz Buck DC/DC Converter For Automotive
28.Apr.2020 Rev.001
BD9P2X5MUF-C ROHM-BD9P2X5MUF-C Datasheet
2Mb / 60P
3.5 V to 40 V Input, 2 A Single 2.2 MHz Buck DC/DC Converter For Automotive
28.Apr.2020 Rev.001
BD9S201NUX-C ROHM-BD9S201NUX-C Datasheet
2Mb / 39P
2.7 V to 5.5 V Input, 2 A Single Synchronous Buck DC/DC Converter for Automotive
13.Sep.2019 Rev.001
BD9P308MUF-C ROHM-BD9P308MUF-C Datasheet
2Mb / 61P
3.5 V to 40 V Input, 3.0 A Single Buck DC/DC Converter For Automotive
08.Nov.2021 Rev.001
BD9P608MFF-C ROHM-BD9P608MFF-C Datasheet
2Mb / 51P
3.5 V to 40 V Input, 6.0 A Single Buck DC/DC Converter For Automotive
01.Aug.2022 Rev.001
More results




O Rohm


Rohm Semiconductor to japońska firma półprzewodników, która została założona w 1958 roku.

Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy produktów, w tym zarządzania energią, urządzeniami energetycznymi oraz obwodów zintegrowanych analogowych i mieszanych.

Produkty Rohm są używane w różnych aplikacjach, takich jak elektronika konsumpcyjna, motoryzacyjna, przemysłowa i telekomunikacyjna.

Firma jest znana z koncentracji na technologiach oszczędzania energii i jej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania o niskiej mocy.

Rohm prowadzi działalność w ponad 20 krajach i jest jedną z największych firm półprzewodników na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com