Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1133C Arkusz danych (PDF) - Alpha Wire

1133C Datasheet PDF - Alpha Wire
Numer części 1133C_V02
Pobierz  1133C Pobierz
Rozmiar pliku   98.09 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

1133C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1133C Datasheet PDF - Alpha Wire

Numer części 1133C_V02
Pobierz  1133C Click to download

Rozmiar pliku   98.09 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

1133C Arkusz danych (HTML) - Alpha Wire


1133C Szczegóły Produktu

Construction
Diameters (In)
1) Component 1 3 X 1 PAIR
a) Conductor 18 (16/30) AWG Tinned Copper 0.047
b) Insulation 0.016" Wall, Nom. PVC 0.079
(1) Color Code Alpha Wire Color Code A
Pair Color Pair Color Pair Color
1 BLACK-RED 2 BLACK-WHITE 3 BLACK-GREEN
c) Pair 2/Cond Cabled Together
(1) Twists: 5.3 Twists/foot (min)
2) Cable Assembly 3 Components Cabled
a) Twists: 3.0 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap Clear Mylar Tape, 20% Overlap, Min.
3) Jacket 0.037" Wall, Nom.,PVC 0.356 (0.371 Max.)
a) Color(s) SLATE
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N 1133C 3PR 18 AWG
75C (UL) TYPE CM OR AWM 2464 OR C(UL)
75C TYPE CMG FT4 CE ROHS
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of
manufacture.]




Podobny numer części - 1133C_V02

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
1133C ALPHAWIRE-1133C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results


Podobny opis - 1133C_V02

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com