Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2544912 Arkusz danych (PDF) - Alpha Wire

2544912 Datasheet PDF - Alpha Wire
Numer części 2544912_V01
Pobierz  2544912 Pobierz
Rozmiar pliku   98.29 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer SpecificationS

2544912 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2544912 Datasheet PDF - Alpha Wire

Numer części 2544912_V01
Pobierz  2544912 Click to download

Rozmiar pliku   98.29 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer SpecificationS

2544912 Arkusz danych (HTML) - Alpha Wire


2544912 Szczegóły Produktu

Construction
Diameters (In)
1) Component 1 12 X 1 COND
a) Conductor 14 (41/30) AWG Tinned Copper 0.070
b) Insulation 0.032" Wall, Nom. PVC 0.134
(1) Color Code Alpha Wire Color Code E
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 5 YELLOW 9 SLATE
2 BROWN 6 GREEN 10 WHITE
3 RED 7 BLUE 11 WHITE/BLACK
4 ORANGE 8 VIOLET 12 WHITE/BROWN
2) Cable Assembly 12 Components Cabled
a) Twists: 1.5 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 20%
Overlap, Min.
3) Jacket
0.063" Wall, Nom.,Polyurethane
(TPU)
0.687 (0.716 Max.)
a) Color(s) Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige, White
b) Ripcord 1 End 810 Denier Nylon
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 25449/12
XTRAGUARD(R) 2 RU AWM 20952 VW-1 OR CRU
AWM I/II A/B 105C 600 VOLTS FT1 CE
ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code




Podobny numer części - 2544912_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
2544912 ALPHAWIRE-2544912 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/30/2022
More results


Podobny opis - 2544912_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
FIT-260-18 ALPHAWIRE-FIT-260-18_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specifications
8/30/2022
PIF-130-0 ALPHAWIRE-PIF-130-0 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
8/30/2022
1239 ALPHAWIRE-1239 Datasheet
95Kb / 3P
Customer Specifications
9/8/2022
AF-155-1 ALPHAWIRE-AF-155-1_V01 Datasheet
102Kb / 4P
Customer Specifications
9/8/2022
GRP-130-18 ALPHAWIRE-GRP-130-18_V01 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
9/8/2022
FIT-400-2 ALPHAWIRE-FIT-400-2_V01 Datasheet
98Kb / 4P
Customer SpecificationS
9/14/2022
GRP-110NF18 ALPHAWIRE-GRP-110NF18 Datasheet
98Kb / 4P
Customer SpecificationS
9/8/2022
TFT-200-8 ALPHAWIRE-TFT-200-8 Datasheet
97Kb / 4P
Customer Specifications
9/14/2022
2144 ALPHAWIRE-2144 Datasheet
96Kb / 3P
Customer Specifications
9/14/2022
TFT-200-6 ALPHAWIRE-TFT-200-6 Datasheet
97Kb / 4P
Customer Specifications
9/14/2022
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com