Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

544015 Arkusz danych (PDF) - Alpha Wire

544015 Datasheet PDF - Alpha Wire
Numer części 544015
Pobierz  544015 Pobierz
Rozmiar pliku   99.85 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

544015 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
544015 Datasheet PDF - Alpha Wire

Numer części 544015
Pobierz  544015 Click to download

Rozmiar pliku   99.85 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

544015 Arkusz danych (HTML) - Alpha Wire


544015 Szczegóły Produktu

Construction
Diameters (In)
1) Component 1 15 X 1 COND
a) Conductor 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper 0.059
b) Insulation 0.032" Wall, Nom. PVC 0.123
(1) Color Code Alpha Wire Color Code E
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 6 GREEN 11 WHITE/BLACK
2 BROWN 7 BLUE 12 WHITE/BROWN
3 RED 8 VIOLET 13 WHITE/RED
4 ORANGE 9 SLATE 14 WHITE/ORANGE
5 YELLOW 10 WHITE 15 WHITE/YELLOW
2) Cable Assembly 15 Components Cabled
a) Twists: 1.4 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 20%
Overlap, Min.
3) Shield: Alum/Mylar Tape, 20% Overlap, Min.
a) Foil Direction Foil Facing In
b) Drain Wire 16 (19/.0117) AWG Tinned Copper
4) Jacket 0.063" Wall, Nom.,PVC 0.702 (0.733 Max.)
a) Color(s) Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige, White
b) Ripcord 1 End 810 Denier Nylon
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 5440/15 15C 16 AWG
XTRAGUARD(R) 1 (UL) MTW 600V OR AWM 2501 105C
600V OR AWM 21896 105C 600V SUN RES 60C OIL
VW-1 OR CRU AWM I/II A/B 105C 600V
FT4 CE ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code




Podobny numer części - 544015

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Festo Corporation.
544015 FESTO-544015 Datasheet
88Kb / 2P
Mini slide
More results


Podobny opis - 544015

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com