Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

34THES2ATZPXXXXBO1E1 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

34THES2ATZPXXXXBO1E1 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części 34THES2ATZPXXXXBO1E1
Pobierz  34THES2ATZPXXXXBO1E1 Pobierz
Rozmiar pliku   230.65 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Ten Turns Servo or Bushing Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)

34THES2ATZPXXXXBO1E1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
34THES2ATZPXXXXBO1E1 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części 34THES2ATZPXXXXBO1E1
Pobierz  34THES2ATZPXXXXBO1E1 Click to download

Rozmiar pliku   230.65 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Ten Turns Servo or Bushing Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)

34THES2ATZPXXXXBO1E1 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


34THES2ATZPXXXXBO1E1 Szczegóły Produktu

FEATURES
• All electrical angles available up to: 3600°
• Accurate linearity down to: ± 0.5 %
• Very long life: 50M cycles for servo, 10M cycles
for bushing
• Non contacting technology: Hall effect; true power on
sensor
• Model dedicated to applications requiring long life
• Material categorization: For definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Podobny numer części - 34THES2ATZPXXXXBO1E1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
34THE VISHAY-34THE Datasheet
232Kb / 7P
Ten Turns Servo or Bushing Mount Hall Effect
25-Jul-12
34THE VISHAY-34THE_15 Datasheet
221Kb / 7P
Ten Turns Servo or Bushing Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)
25-Jul-12
More results


Podobny opis - 34THES2ATZPXXXXBO1E1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
MODEL351HE VISHAY-MODEL351HE Datasheet
270Kb / 5P
Single Turn Bushing Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)
15-Nov-07
631HE VISHAY-631HE Datasheet
106Kb / 5P
Single Turn Bushing Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)
12-Apr-10
34THE VISHAY-34THE_15 Datasheet
221Kb / 7P
Ten Turns Servo or Bushing Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)
25-Jul-12
151HE VISHAY-151HE_15 Datasheet
371Kb / 5P
Industrial Servo Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)
27-Mar-15
351HE VISHAY-351HE_15 Datasheet
368Kb / 5P
Single Turn Bushing Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)
27-Mar-15
631HE VISHAY-631HE_15 Datasheet
359Kb / 5P
Single Turn Bushing Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)
27-Mar-15
34THE VISHAY-34THE Datasheet
232Kb / 7P
Ten Turns Servo or Bushing Mount Hall Effect
25-Jul-12
351HE VISHAY-351HE Datasheet
378Kb / 5P
Single Turn Bushing Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)
27-Mar-15
151HE VISHAY-151HE Datasheet
379Kb / 5P
Industrial Servo Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)
27-Mar-15
631HE VISHAY-631HE_V01 Datasheet
101Kb / 5P
Single Turn Bushing Mount Hall Effect Sensor in Size 09 (22.2 mm)
28-May-2019
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com