Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

22544 Arkusz danych (PDF) - Alpha Wire

22544 Datasheet PDF - Alpha Wire
Numer części 22544
Pobierz  22544 Pobierz
Rozmiar pliku   92.52 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

22544 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
22544 Datasheet PDF - Alpha Wire

Numer części 22544
Pobierz  22544 Click to download

Rozmiar pliku   92.52 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

22544 Arkusz danych (HTML) - Alpha Wire


22544 Szczegóły Produktu

Construction
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1 4 X 1 COND
a) Conductor 22 (7/30) AWG Tinned Copper 0.030
b) Insulation 0.016" Wall, Nom. PVC 0.062
(1) Color Code Alpha Wire Color Code D1
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 3 WHITE
2 RED 4 GREEN
2) Cable Assembly 4 Components Cabled
a) Twists: 5.3 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap Clear Mylar Tape, 25% Overlap, Min.
3) Shield
Bare Copper SPIRAL Shield,95%
Coverage, Min.
4) Jacket 0.020" Wall, Nom.,PVC 0.206 (0.217 Max.)
a) Color(s) SLATE
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N 2254/4
RU AWM 2095 80C 300V VW-1 CE ROHS
* = Factory Code




Podobny numer części - 22544

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Huber+Suhner, Inc.
22544041 HUBERSUHNER-22544041 Datasheet
195Kb / 2P
COAXIAL CONNECTOR, QLA-01, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
22544046 HUBERSUHNER-22544046 Datasheet
509Kb / 2P
COAXIAL ADAPTER, TNC-precision - N, 50 Ohm, plug / jack (male / female)
22544050 HUBERSUHNER-22544050 Datasheet
501Kb / 2P
COAXIAL ADAPTER, N-precision - BNC, 50 Ohm, plug / jack (male / female)
22544052 HUBERSUHNER-22544052 Datasheet
1Mb / 2P
COAXIAL ADAPTER, BNC-precision - N, 50 Ohm, plug / jack (male / female)
22544073 HUBERSUHNER-22544073 Datasheet
519Kb / 2P
COAXIAL CONNECTOR, 7/16, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
More results


Podobny opis - 22544

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com