Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

22564 Arkusz danych (PDF) - Alpha Wire

22564 Datasheet PDF - Alpha Wire
Numer części 22564
Pobierz  22564 Pobierz
Rozmiar pliku   92.52 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

22564 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
22564 Datasheet PDF - Alpha Wire

Numer części 22564
Pobierz  22564 Click to download

Rozmiar pliku   92.52 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

22564 Arkusz danych (HTML) - Alpha Wire


22564 Szczegóły Produktu

Construction
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1 4 X 1 COND
a) Conductor 20 (10/30) AWG Tinned Copper 0.037
b) Insulation 0.016" Wall, Nom. PVC 0.069
(1) Color Code Alpha Wire Color Code D1
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 3 WHITE
2 RED 4 GREEN
2) Cable Assembly 4 Components Cabled
a) Twists: 4.8 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap Clear Mylar Tape, 25% Overlap, Min.
3) Shield
Bare Copper SPIRAL Shield,95%
Coverage, Min.
4) Jacket 0.020" Wall, Nom.,PVC 0.223 (0.234 Max.)
a) Color(s) SLATE
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N 2256/4
RU AWM 2095 80C 300V VW-1 CE ROHS
* = Factory Code




Podobny numer części - 22564

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Festo Corporation.
2256400 FESTO-2256400 Datasheet
66Kb / 1P
Axial kit
12/26/22
2256401 FESTO-2256401 Datasheet
68Kb / 1P
Axial kit
1/10/23
2256409 FESTO-2256409 Datasheet
68Kb / 1P
Axial kit
1/10/23
More results


Podobny opis - 22564

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com