Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

25003 Arkusz danych (PDF) - Alpha Wire

25003 Datasheet PDF - Alpha Wire
Numer części 25003
Pobierz  25003 Pobierz
Rozmiar pliku   92.93 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

25003 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
25003 Datasheet PDF - Alpha Wire

Numer części 25003
Pobierz  25003 Click to download

Rozmiar pliku   92.93 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

25003 Arkusz danych (HTML) - Alpha Wire


25003 Szczegóły Produktu

Construction
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1 3 X 1 COND
a) Conductor 22 (7/30) AWG Tinned Copper 0.030
b) Insulation 0.010" Wall, Nom. PVC, Semi Rigid 0.050
(1) Color Code Alpha Wire Color Code E
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 2 BROWN 3 RED
2) Cable Assembly 3 Components Cabled
a) Twists: 8.0 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 25%
Overlap, Min.
3) Jacket
0.032" Wall, Nom.,Polyurethane
(TPU)
0.176 (0.186 Max.)
a) Color(s) Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige, White
b) Ripcord 1 End 810 Denier Nylon
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 25003
XTRAGUARD(R) 2 RU AWM 20668 VW-1 --- LLXXXXXX CSA
AWM I/II A/B 90C 300 VOLTS FT1 CE
ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of
manufacture.]




Podobny numer części - 25003

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Weidmuller
2500300000 WEIDMULLER-2500300000 Datasheet
235Kb / 4P
SV-SMT 7.62IT/05/270MF5 2.6SN BK BX
2500310000 WEIDMULLER-2500310000 Datasheet
228Kb / 4P
SV-SMT 7.62IT/02/270MSF2 2.6SN BK BX
2500320000 WEIDMULLER-2500320000 Datasheet
233Kb / 4P
SV-SMT 7.62IT/03/270MSF2 2.6SN BK BX
2500330000 WEIDMULLER-2500330000 Datasheet
233Kb / 4P
SV-SMT 7.62IT/03/270MSF3 2.6SN BK BX
2500340000 WEIDMULLER-2500340000 Datasheet
235Kb / 4P
SV-SMT 7.62IT/04/270MSF2 2.6SN BK BX
More results


Podobny opis - 25003

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com