Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

25444 Arkusz danych (PDF) - Alpha Wire

25444 Datasheet PDF - Alpha Wire
Numer części 25444
Pobierz  25444 Pobierz
Rozmiar pliku   92.85 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

25444 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
25444 Datasheet PDF - Alpha Wire

Numer części 25444
Pobierz  25444 Click to download

Rozmiar pliku   92.85 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

25444 Arkusz danych (HTML) - Alpha Wire


25444 Szczegóły Produktu

Construction
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1 4 X 1 COND
a) Conductor 14 (41/30) AWG Tinned Copper 0.070
b) Insulation 0.032" Wall, Nom. PVC 0.134
(1) Color Code Alpha Wire Color Code E
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 3 RED
2 BROWN 4 ORANGE
2) Cable Assembly 4 Components Cabled
a) Twists: 2.5 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 20%
Overlap, Min.
3) Jacket
0.063" Wall, Nom.,Polyurethane
(TPU)
0.455 (0.475 Max.)
a) Color(s) Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige, White
b) Ripcord 1 End 810 Denier Nylon
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 25444
XTRAGUARD(R) 2 RU AWM 20952 VW-1 OR CRU
AWM I/II A/B 105C 600 VOLTS FT1 CE
ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code




Podobny numer części - 25444

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Allegro MicroSystems
2544 ALLEGRO-2544 Datasheet
114Kb / 4P
QUAD DARLINGTON POWER DRIVER
logo
KR Electronics, Inc.
2544 KR-2544 Datasheet
24Kb / 2P
Bandpass Filter
logo
Heyco.
2544 HEYCO-2544 Datasheet
132Kb / 1P
Break-Away Bumpers
2544 HEYCO-2544 Datasheet
132Kb / 1P
Break-Away Bumpers
logo
Mascot AS
2544 MASCOT-2544 Datasheet
1Mb / 1P
Mounting brackets
20062008
More results


Podobny opis - 25444

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com