Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

25462 Arkusz danych (PDF) - Alpha Wire

25462 Datasheet PDF - Alpha Wire
Numer części 25462
Pobierz  25462 Click to view

Rozmiar pliku   92.92 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

25462 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
25462 Datasheet PDF - Alpha Wire

Numer części 25462
Pobierz  25462 Click to view

Rozmiar pliku   92.92 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

25462 Arkusz danych (HTML) - Alpha Wire

25462 Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire 25462 Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire 25462 Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire 25462 Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire

25462 Szczegóły Produktu

Construction
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1 2 X 1 COND
a) Conductor 20 (7/28) AWG Tinned Copper 0.038
b) Insulation 0.016" Wall, Nom. PVC 0.070
(1) Color Code Alpha Wire Color Code D
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 2 RED
2) Cable Assembly 2 Components Cabled
a) Twists: 6.0 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 25%
Overlap, Min.
3) Shield: Alum/Mylar Tape, 25% Overlap, Min.
a) Foil Direction Foil Facing In
b) Drain Wire 20 (7/28) AWG Tinned Copper
4) Jacket
0.032" Wall, Nom.,Polyurethane
(TPU)
0.212 (0.222 Max.)
a) Color(s) Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige, White
b) Ripcord 1 End 810 Denier Nylon
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 25462
XTRAGUARD(R) 2 RU AWM 20668 VW-1 OR CRU
AWM I/II A/B 90C 300 VOLTS FT1 CE
ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code



Podobny numer części - 25462

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
Festo Corporation.
Festo Corporation.
2546123 FESTO-2546123 Datasheet
58Kb / 1P
   Parallel kit
1/1/23
Alpha Wire
Alpha Wire
25463 ALPHAWIRE-25463 Datasheet
92Kb / 4P
   Customer Specification
1/10/2023
25464 ALPHAWIRE-25464 Datasheet
93Kb / 4P
   Customer Specification
1/10/2023
25466 ALPHAWIRE-25466 Datasheet
92Kb / 4P
   Customer Specification
1/10/2023
25468 ALPHAWIRE-25468 Datasheet
93Kb / 4P
   Customer Specification
1/10/2023
More results

Podobny opis - 25462

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
Alpha Wire
Alpha Wire
PVT1028 ALPHAWIRE-PVT1028 Datasheet
70Kb / 3P
   Customer Specification
PVT1430 ALPHAWIRE-PVT1430 Datasheet
70Kb / 3P
   Customer Specification
XS300113 ALPHAWIRE-XS300113 Datasheet
69Kb / 3P
   Customer Specification
5010-25C ALPHAWIRE-5010-25C Datasheet
72Kb / 3P
   Customer Specification
5010-60C ALPHAWIRE-5010-60C Datasheet
74Kb / 6P
   Customer Specification
5010C ALPHAWIRE-5010C Datasheet
71Kb / 3P
   Customer Specification
1604 ALPHAWIRE-1604_14 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
5650B2008 ALPHAWIRE-5650B2008 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
9159 ALPHAWIRE-9159 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
9810 ALPHAWIRE-9810_14 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
9848 ALPHAWIRE-9848 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
More results



Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com