Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CLA0730003JFCG Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

CLA0730003JFCG Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części CLA0730003JFCG
Pobierz  CLA0730003JFCG Pobierz
Rozmiar pliku   103.84 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Wire Bondable Thin Film Resistor Arrays

CLA0730003JFCG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
CLA0730003JFCG Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części CLA0730003JFCG
Pobierz  CLA0730003JFCG Click to download

Rozmiar pliku   103.84 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Wire Bondable Thin Film Resistor Arrays

CLA0730003JFCG Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


CLA0730003JFCG Szczegóły Produktu

FEATURES
• Wire bondable
• Up to 12 equal value resistors
• For case see Part Dimensions table
• Resistance range: 20 Ω to 1 MΩ
• Excellent TCR tracking
• Resistor material:
tantalum nitride, self-passivating
• Oxidized silicon substrate for good power
dissipation
• Custom values and pad geometries available
• Moisture resistant
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Podobny numer części - CLA0730003JFCG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Phihong USA Inc.
CLA05D-050A PHIHONG-CLA05D-050A Datasheet
122Kb / 2P
5W Automobile Charger
CLA05D-050A-R PHIHONG-CLA05D-050A-R Datasheet
171Kb / 2P
5W Car Charging Adapter for Portable Electronics
CLA05D-050A PHIHONG-CLA05D-050A_14 Datasheet
171Kb / 2P
5W Car Charging Adapter for Portable Electronics
More results


Podobny opis - CLA0730003JFCG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
RCD COMPONENTS INC.
STF2020A-1000-BQ25W RCD-STF2020A-1000-BQ25W Datasheet
34Kb / 1P
PRECISION THIN FILM CHIP ARRAYS
logo
IRC - a TT electronics ...
WBDDSS4-A-01-1002-JG IRCTT-WBDDSS4-A-01-1002-JG Datasheet
750Kb / 4P
Wire Bondable Resistor Network Arrays
WBD-DSOT23V-470-M-470-M IRCTT-WBD-DSOT23V-470-M-470-M Datasheet
423Kb / 3P
Wire Bondable Resistor/Capacitor Circuits
logo
Vishay Siliconix
MIF VISHAY-MIF Datasheet
84Kb / 3P
Thin Film Microwave Resistor
02-May-13
MTLP VISHAY-MTLP Datasheet
74Kb / 3P
Wire Bondable Thin Film Micro-Strip Transmission Line Resistor Arrays
16-Nov-17
MTR VISHAY-MTR Datasheet
92Kb / 3P
Wire Bondable Thin Film Multi-Tap Resistor Arrays
18-Apr-13
MTT VISHAY-MTT Datasheet
101Kb / 3P
Wire Bondable Thin Film Multi-Tap Resistor Arrays
06-Apr-17
PRAHR VISHAY-PRAHR Datasheet
117Kb / 7P
ESCC 4001/025 Qualified High Precision Thin Film Chip Resistor Arrays
19-Nov-14
logo
TT Electronics.
DSS4X TTELEC-DSS4X Datasheet
484Kb / 4P
Wire Bondable Resistor Network Arrays
WBC-RC TTELEC-WBC-RC Datasheet
524Kb / 3P
Wire Bondable Resistor
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com