Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

D84EK2 Arkusz danych (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

D84EK2 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
Numer części D84EK2
Pobierz  D84EK2 Pobierz
Rozmiar pliku   332.18 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Strona internetowa  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Szczegółowy opis isc N-Channel MOSFET Transistor

D84EK2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
D84EK2 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

Numer części D84EK2
Pobierz  D84EK2 Click to download

Rozmiar pliku   332.18 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Strona internetowa  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Szczegółowy opis isc N-Channel MOSFET Transistor

D84EK2 Arkusz danych (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


D84EK2 Szczegóły Produktu

FEATURES
·Drain Current : ID= 27A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage
: VDSS= 60V(Min)
·Static Drain-Source On-Resistance
: RDS(on) = 85mΩ(Max) @ VGS= 10V
·100% avalanche tested
·Minimum Lot-to-Lot variations for robust device
performance and reliable operation

DESCRIPTION
·motor drive, DC-DC converter, power switch
and solenoid drive.




Podobny numer części - D84EK2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
D84EL2 ISC-D84EL2 Datasheet
331Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
D84EM2 ISC-D84EM2 Datasheet
331Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
D84EN2 ISC-D84EN2 Datasheet
331Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
D84EQ1 ISC-D84EQ1 Datasheet
331Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
D84EQ2 ISC-D84EQ2 Datasheet
331Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - D84EK2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCB18101 ISC-ISCB18101 Datasheet
320Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCD18130 ISC-ISCD18130 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCF18118 ISC-ISCF18118 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN18117 ISC-ISCN18117 Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
AOB2140L ISC-AOB2140L Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN1894 ISC-ISCN1894 Datasheet
325Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA60R199CP ISC-IPA60R199CP Datasheet
333Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA90R500C3 ISC-IPA90R500C3 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
STD7N80K5 ISC-STD7N80K5 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK2543 ISC-2SK2543 Datasheet
338Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results




O Inchange Semiconductor Company Limited


Cockange Semiconductor Company Limited to chińska spółka półprzewodników, która została założona w 1997 roku.

Firma zapewnia szeroką gamę produktów, w tym dyskretne i analogowe urządzenia energetyczne oraz diody dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.

Cockange jest znany z koncentracji na jakości i niezawodności, a jego produkty są szeroko stosowane w zarządzaniu energią, oświetleniem i innymi aplikacjami.

Firma prowadzi działalność w kilku krajach i jest jednym z wiodących dostawców urządzeń i diod w regionie Azji i Pacyfiku.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com