Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

7427604 Arkusz danych (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7427604 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Numer części 7427604
Pobierz  7427604 Pobierz
Rozmiar pliku   507.95 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Szczegółowy opis WE-WAFB Sleeve Choke

7427604 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
7427604 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 7427604
Pobierz  7427604 Click to download

Rozmiar pliku   507.95 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Szczegółowy opis WE-WAFB Sleeve Choke

7427604 Arkusz danych (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


7427604 Szczegóły Produktu

General Information:
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Podobny numer części - 7427604

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74276041 WURTH-74276041 Datasheet
508Kb / 6P
WE-WAFB Sleeve Choke
003.010
More results


Podobny opis - 7427604

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7440650015 WURTH-7440650015 Datasheet
154Kb / 3P
POWER-CHOKE WE-TPC
7427602 WURTH-7427602 Datasheet
508Kb / 6P
WE-WAFB Sleeve Choke
003.010
7427603 WURTH-7427603 Datasheet
569Kb / 6P
WE-WAFB Sleeve Choke
003.010
74276031 WURTH-74276031 Datasheet
508Kb / 6P
WE-WAFB Sleeve Choke
003.010
74276032 WURTH-74276032 Datasheet
528Kb / 7P
WE-WAFB Sleeve Choke
003.010
74276041 WURTH-74276041 Datasheet
508Kb / 6P
WE-WAFB Sleeve Choke
003.010
7427605 WURTH-7427605 Datasheet
508Kb / 6P
WE-WAFB Sleeve Choke
003.011
74276051 WURTH-74276051 Datasheet
508Kb / 6P
WE-WAFB Sleeve Choke
003.010
7427606 WURTH-7427606 Datasheet
507Kb / 6P
WE-WAFB Sleeve Choke
003.010
7427620 WURTH-7427620 Datasheet
750Kb / 7P
WE-WAFB Sleeve Choke
001.001
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com