Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADM1385ARS Arkusz danych (PDF) - Analog Devices

ADM1385ARS Datasheet PDF - Analog Devices
Numer części ADM1385ARS
Pobierz  ADM1385ARS Pobierz
Rozmiar pliku   327.49 Kbytes
Page   16 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers

ADM1385ARS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ADM1385ARS Datasheet PDF - Analog Devices

Numer części ADM1385ARS
Pobierz  ADM1385ARS Click to download

Rozmiar pliku   327.49 Kbytes
Page   16 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers

ADM1385ARS Arkusz danych (HTML) - Analog Devices


ADM1385ARS Szczegóły Produktu

FEATURES
460 kbps data rate
Specified at 3.3 V
Meets EIA-232E specifications
0.1 μF charge pump capacitors
Low power shutdown (ADM3222 and ADM1385)
PDIP, SOIC_N, SOIC_W, SSOP, and TSSOP options
Upgrade for MAX3222/MAX3232 and LTC1385
ESD protection to IEC 1000-4-2 (801.2)
on RS-232 pins (ADM3202 only)
±8 kV: contact discharge
±15 kV: air gap discharge

APPLICATIONS
General-purpose RS-232 data link
Portable instruments
Printers, palmtop computers, PDAs




Podobny numer części - ADM1385ARS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADM1385ARS AD-ADM1385ARS Datasheet
153Kb / 8P
Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
REV.A
ADM1385ARS AD-ADM1385ARS Datasheet
328Kb / 16P
Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
ADM1385ARSZ AD-ADM1385ARSZ Datasheet
328Kb / 16P
Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
ADM1385ARSZ-REEL AD-ADM1385ARSZ-REEL Datasheet
328Kb / 16P
Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
ADM1385ARSZ-REEL7 AD-ADM1385ARSZ-REEL7 Datasheet
328Kb / 16P
Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
More results


Podobny opis - ADM1385ARS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADM3202 AD-ADM3202 Datasheet
153Kb / 8P
Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
REV.A
ADM3202ARUZ-REEL7 AD-ADM3202ARUZ-REEL7 Datasheet
328Kb / 16P
Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
ADM3222ARSZ AD-ADM3222ARSZ Datasheet
328Kb / 16P
Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
ADM3202ARN-REEL AD-ADM3202ARN-REEL Datasheet
328Kb / 16P
Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
ADM3202ARWZ AD-ADM3202ARWZ Datasheet
328Kb / 16P
Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
ADM206E AD-ADM206E_15 Datasheet
464Kb / 20P
RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
ADM211E AD-ADM211E_15 Datasheet
464Kb / 20P
RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
ADM213E AD-ADM213E_15 Datasheet
464Kb / 20P
RS-232 Line Drivers/Receivers
Rev. E
ADM1181A AD-ADM1181A_15 Datasheet
255Kb / 16P
RS-232 Line Drivers/Receivers
REV. C
ADM2023 AD-ADM2023_15 Datasheet
255Kb / 16P
RS-232 Line Drivers/Receivers
REV. C
More results




O Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) to spółka giełdowa, która projektuje, rozwija i produkuje obwody zintegrowane o wysokiej wydajności, mieszane i cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP) (ICS).
Firma została założona w 1965 roku i ma siedzibę w Norwood w stanie Massachusetts.
ADI obsługuje szeroką gamę branż, w tym lotniska i obronę, motoryzację, komunikację, konsumenckie, przemysłowe, medyczne i testowe i pomiarowe.
Portfolio produktów firmy obejmuje między innymi konwertery danych, wzmacniacze i komparatory, ICS zarządzania energią, mikrokontrolery, czujniki i częstotliwość radiową (RF) oraz komponenty mikrofalowe.
ADI jest poświęcone innowacjom i zadowoleniu klientów i jest zaangażowana w dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości, niezawodne rozwiązania w celu zaspokojenia ich potrzeb.
Koncentrując się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju, ADI jest liderem w branży analogowej i mieszanej sygnału IC, kierując postępami technologicznymi i zapewniając innowacyjne rozwiązania najtrudniejszych problemów na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com