Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADAM-6700E Arkusz danych (PDF) - Advantech Co., Ltd.

ADAM-6700E Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.
Numer części ADAM-6700E
Pobierz  ADAM-6700E Pobierz
Rozmiar pliku   168.06 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Szczegółowy opis USB to MiniPCIe Adaptor Module

ADAM-6700E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ADAM-6700E Datasheet PDF - Advantech Co., Ltd.

Numer części ADAM-6700E
Pobierz  ADAM-6700E Click to download

Rozmiar pliku   168.06 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.
Szczegółowy opis USB to MiniPCIe Adaptor Module

ADAM-6700E Arkusz danych (HTML) - Advantech Co., Ltd.


ADAM-6700E Szczegóły Produktu

General
ƒ Certification CE, FCC
ƒ Mounting Wall-Mount, DIN-Rail
ƒ Power Input 10 ~ 30 VDC
ƒ Power Consumption Depend on mPCIe module; ADAM-6700E supports
maximum 6.6W @ 24 VDC
ƒ Connectors Plug-in screw
terminal block (Power)
ƒ Indicators LEDs for Power, * Reserve LTE module(Optional)
ƒ USB Port Micro-B USB
ƒ Wireless (Optional) Interface: 1x Mini-PCIe (Full-size)
Type: Wi-Fi/3G/4G
Signal: USB
ƒ Sim Card Slot 1 x Nano SIM Card slot




Podobny numer części - ADAM-6700E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Advantech Co., Ltd.
ADAM-6717 ADVANTECH-ADAM-6717 Datasheet
226Kb / 1P
Intelligent I/O Gateway with Analog Input
26-Nov-2020
ADAM-6717 ADVANTECH-ADAM-6717 Datasheet
724Kb / 15P
WISE-EdgeLink
Jan. 26,2022 v1.0
ADAM-6717-A ADVANTECH-ADAM-6717-A Datasheet
226Kb / 1P
Intelligent I/O Gateway with Analog Input
26-Nov-2020
ADAM-6717SK ADVANTECH-ADAM-6717SK Datasheet
300Kb / 1P
Intelligent I/O Gateway Starter Kit with 9 Types of Sensors
5-Jul-2023
ADAM-6717SK-A ADVANTECH-ADAM-6717SK-A Datasheet
300Kb / 1P
Intelligent I/O Gateway Starter Kit with 9 Types of Sensors
5-Jul-2023
More results


Podobny opis - ADAM-6700E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Future Technology Devic...
EVAL232R FTDI-EVAL232R Datasheet
613Kb / 18P
FT232RL USB to RS232 Evaluation Module
logo
ADL Embedded Solutions
MSMMX104EX ADL-MSMMX104EX Datasheet
213Kb / 1P
Adaptor Board to Accept MXM-II Graphics Module
logo
List of Unclassifed Man...
1848138 ETC1-1848138 Datasheet
45Kb / 1P
Bluetooth USB Adaptor
logo
Future Technology Devic...
UMFT201XE FTDI-UMFT201XE Datasheet
781Kb / 23P
UMFT201XE USB to I2C Development Module
logo
Mitsumi Electronics, Co...
ADP-USB-S1 MITSUMI-ADP-USB-S1 Datasheet
113Kb / 2P
5W USB Output AC adaptor
ADP-USB-S2 MITSUMI-ADP-USB-S2 Datasheet
118Kb / 2P
10W USB Output AC adaptor
ADP-USB-W1 MITSUMI-ADP-USB-W1 Datasheet
71Kb / 2P
4W USB Output AC Adaptor
logo
Schneider Electric
HMIYMINDP1 SCHNEIDER-HMIYMINDP1 Datasheet
105Kb / 2P
Interface module, Harmony iPC, Interf. MiniPCIe to Display Adaptor
May 6, 2022
logo
Black Box Registered Tr...
US-720 BLACKBOX-US-720 Datasheet
1Mb / 4P
USB-C to 1 Port 422/485 Industrial USB to Serial Adaptor
US-735 BLACKBOX-US-735 Datasheet
1Mb / 4P
USB-C to 1 Port RS232 Industrial USB to Serial Adaptor
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com