Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

USBG-BAY4 Arkusz danych (PDF) - Coolgear Inc.

USBG-BAY4 Datasheet PDF - Coolgear Inc.
Numer części USBG-BAY4
Pobierz  USBG-BAY4 Pobierz
Rozmiar pliku   143.56 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  COOLGEAR [Coolgear Inc.]
Strona internetowa  https://www.coolgear.com/
Logo COOLGEAR - Coolgear Inc.
Szczegółowy opis USB BAY-4 Port Serial DB-9 RS-232 Adapter with FTDI Chipset

USBG-BAY4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
USBG-BAY4 Datasheet PDF - Coolgear Inc.

Numer części USBG-BAY4
Pobierz  USBG-BAY4 Click to download

Rozmiar pliku   143.56 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  COOLGEAR [Coolgear Inc.]
Strona internetowa  https://www.coolgear.com/
Logo COOLGEAR - Coolgear Inc.
Szczegółowy opis USB BAY-4 Port Serial DB-9 RS-232 Adapter with FTDI Chipset

USBG-BAY4 Arkusz danych (HTML) - Coolgear Inc.


USBG-BAY4 Szczegóły Produktu

Features
• TAA Compliant.
• Provides 4S RS232 Serial Ports over USB Port.
• Supports USB Bus Power.
• DC Jack for Optional DC 5V Power Input.
• Optional Settings to Provide +5VDC power over pin#9 of the DB9 RS232 Connectors.
• 512-Byte Deep FIFOs for each Port.
• Supports Win98, Me, XP, CE, Win2000, 2003, Vista, Win 7 and 8.x.
• 512-Byte Deep FIFOs for each Port.
• Backward compatible with USB 1.0 and 1.1.




Podobny numer części - USBG-BAY4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Coolgear Inc.
USBG-10XU1 COOLGEAR-USBG-10XU1 Datasheet
123Kb / 2P
USB 2.0 10-Port Industrial High Power 2.1A Charger Hub
USBG-12U2ML COOLGEAR-USBG-12U2ML Datasheet
125Kb / 3P
Industrial 12-Port USB 2.0 Powered Hub for PC- MAC DIN-RAIL Mount
USBG-12U3ML COOLGEAR-USBG-12U3ML Datasheet
2Mb / 3P
Industrial 12-Port USB 3.0 Powered Hub for PC-MAC DIN-RAIL Mount
Rev 04.220317
USBG-20XU1 COOLGEAR-USBG-20XU1 Datasheet
123Kb / 2P
USB 2.0 20-Port Industrial High Power Charger Hub 1.1A
USBG-232 COOLGEAR-USBG-232 Datasheet
98Kb / 1P
USB RS-232 Single Port Serial Adapter works with all Windows and Mac
More results


Podobny opis - USBG-BAY4

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IOGEAR
GUC232A IOGEAR-GUC232A Datasheet
134Kb / 2P
USB to Serial RS-232 Adapter
logo
Coolgear Inc.
CG-2URS232A COOLGEAR-CG-2URS232A Datasheet
964Kb / 2P
2 Port USB 2.0 to RS 232 Auto Switch FTDI Chipset
CG-2URS232M COOLGEAR-CG-2URS232M Datasheet
910Kb / 2P
2 Port USB 2.0 to RS 232 Manual Switch FTDI Chipset
CG-4URS232A COOLGEAR-CG-4URS232A Datasheet
1Mb / 2P
4 port USB 2.0 to RS 232 Auto Switch FTDI Chipset
USB-32COM-RM COOLGEAR-USB-32COM-RM Datasheet
98Kb / 1P
32 Port RS-232 USB-to-Serial Adapter
USBG-4X232P1 COOLGEAR-USBG-4X232P1 Datasheet
489Kb / 2P
USB 4-Port Serial Adapter - USB 2.0 to DB-9 Port RS232 with FTDI CHIP
USBG-232MINI COOLGEAR-USBG-232MINI Datasheet
128Kb / 2P
Mini USB to RS-232 Serial Adapter DB-9 Male Converter
USBG-232MM COOLGEAR-USBG-232MM Datasheet
136Kb / 2P
6 foot USB to RS-232 Serial Adapter DB-9 Male, FTDI Chipset
USBG-SSRS1 COOLGEAR-USBG-SSRS1 Datasheet
128Kb / 3P
USB RS-232 Adapter Industrial Isolated – Surge Protected FTDI Chip
XC-232-C COOLGEAR-XC-232-C Datasheet
130Kb / 2P
Dual Port USB to Serial RS-232 DB-9 Adapter Cable FTDI Chip
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com