Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VS-U5FH120FA120 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

VS-U5FH120FA120 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części VS-U5FH120FA120_V01
Pobierz  VS-U5FH120FA120 Pobierz
Rozmiar pliku   162.19 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis FRED Pt® Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 1200 V, 120 A

VS-U5FH120FA120 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
VS-U5FH120FA120 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części VS-U5FH120FA120_V01
Pobierz  VS-U5FH120FA120 Click to download

Rozmiar pliku   162.19 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis FRED Pt® Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 1200 V, 120 A

VS-U5FH120FA120 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


VS-U5FH120FA120 Szczegóły Produktu

FEATURES
• Ultrafast and optimized Qrr
• Best in class forward voltage drop and switching
losses trade off
• Optimized for high speed operation
• 175 °C maximum operating junction temperature
• Electrically isolated base plate
• Large creepage distance between terminal
• Simplified mechanical designs, rapid assembly
• Designed and qualified for industrial level
• UL approved file E78996
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Podobny numer części - VS-U5FH120FA120_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-U5FH120FA120 VISHAY-VS-U5FH120FA120 Datasheet
162Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 1200 V, 120 A
19-May-2022
More results


Podobny opis - VS-U5FH120FA120_V01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-U5FH120FA120 VISHAY-VS-U5FH120FA120 Datasheet
162Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 1200 V, 120 A
19-May-2022
VS-U5FH120FA60 VISHAY-VS-U5FH120FA60_V01 Datasheet
161Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 600 V, 120 A
19-May-2022
VS-U5FH300FA60 VISHAY-VS-U5FH300FA60_V01 Datasheet
161Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 600 V, 300 A
19-May-2022
VS-U5FH60FA120 VISHAY-VS-U5FH60FA120_V01 Datasheet
161Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 1200 V, 60 A
19-May-2022
VS-U5FH60FA60 VISHAY-VS-U5FH60FA60_V01 Datasheet
161Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Ultrafast Rectifier Diode, 600 V, 60 A
19-May-2022
VS-U5FX120FA120 VISHAY-VS-U5FX120FA120_V01 Datasheet
137Kb / 5P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 1200 V, 120 A
19-May-2022
VS-U5FX240FA120 VISHAY-VS-U5FX240FA120_V01 Datasheet
163Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 1200 V, 240 A
19-May-2022
VS-U5FX60FA120 VISHAY-VS-U5FX60FA120_V01 Datasheet
161Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5 Hyperfast Rectifier Diode, 1200 V, 60 A
19-May-2022
VS-VS5HD240CW60 VISHAY-VS-VS5HD240CW60_V01 Datasheet
136Kb / 6P
FRED Pt® Gen 5, Ultrafast Rectifier Diode, 600 V, 240 A
08-Feb-2022
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com