Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADN3 Arkusz danych (PDF) - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

ADN3 Datasheet PDF - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
Numer części ADN3
Pobierz  ADN3 Pobierz
Rozmiar pliku   894.42 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  REICU [Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.reicu.com/en/index.php
Logo REICU - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
Szczegółowy opis AC/DC CONVERTER

ADN3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ADN3 Datasheet PDF - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

Numer części ADN3
Pobierz  ADN3 Click to download

Rozmiar pliku   894.42 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  REICU [Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.reicu.com/en/index.php
Logo REICU - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
Szczegółowy opis AC/DC CONVERTER

ADN3 Arkusz danych (HTML) - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd


ADN3 Szczegóły Produktu

Features
Efficiency up to 78%
2500VAC Isolation
Single output
Wide temperature -25℃ to 70℃
short circuit protection
Power modules for PCB mounting design
Universal Input :85 ~ 264VAC,47~440Hz
Plastic case




Podobny numer części - ADN3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Astec America, Inc
ADN30-24-3PM ASTEC-ADN30-24-3PM Datasheet
377Kb / 2P
120-960 Watts
logo
Analog Devices
ADN3000-06 AD-ADN3000-06 Datasheet
68Kb / 2P
6.144 Gbps Transimpedance Amplifier with Integrated Photodiode
Rev. Sp0
ADN3000-06 AD-ADN3000-06 Datasheet
68Kb / 2P
6.144 Gbps Transimpedance Amplifier with Integrated Photodiode
Rev. Sp0
ADN3000-06-50A-P2 AD-ADN3000-06-50A-P2 Datasheet
68Kb / 2P
6.144 Gbps Transimpedance Amplifier with Integrated Photodiode
Rev. Sp0
ADN3010-11 AD-ADN3010-11 Datasheet
199Kb / 10P
11.3 Gbps Optical Receiver
Rev. A
More results


Podobny opis - ADN3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BP5034D5 ROHM-BP5034D5 Datasheet
37Kb / 3P
AC/DC converter
BP5037B12 ROHM-BP5037B12 Datasheet
37Kb / 2P
AC/DC converter
BP5075-5 ROHM-BP5075-5 Datasheet
485Kb / 3P
AC/DC converter
logo
CUI INC
FSK-S10 CUI-FSK-S10 Datasheet
90Kb / 3P
AC-DC converter
VSK-S3-XXU CUI-VSK-S3-XXU Datasheet
419Kb / 4P
ac-dc converter
logo
Rohm
BP5716 ROHM-BP5716 Datasheet
509Kb / 4P
AC/DC converter
BP5081B15 ROHM-BP5081B15 Datasheet
497Kb / 3P
AC/DC converter
logo
MORNSUN Science& Techno...
LH25-10B18 MORNSUN-LH25-10B18 Datasheet
253Kb / 2P
AC-DC CONVERTER
logo
AIMTEC
AME15-MJZ AIMTEC-AME15-MJZ Datasheet
505Kb / 3P
AC-DC / DC-DC Converter
AME20-VZ AIMTEC-AME20-VZ Datasheet
550Kb / 5P
AC-DC / DC-DC Converter
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com