Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

3111000 Arkusz danych (PDF) - Alpha Wire

3111000 Datasheet PDF - Alpha Wire
Numer części 3111000
Pobierz  3111000 Pobierz
Rozmiar pliku   99.22 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

3111000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
3111000 Datasheet PDF - Alpha Wire

Numer części 3111000
Pobierz  3111000 Click to download

Rozmiar pliku   99.22 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Strona internetowa  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Szczegółowy opis Customer Specification

3111000 Arkusz danych (HTML) - Alpha Wire


3111000 Szczegóły Produktu

Construction
1) Component 1 1 X 1 HOOKUP
a) Conductor
10 (105/30) AWG 27% Nickel Platted
Copper
0.118
b) Insulation 0.030" Wall, Nom. Mica Glass Tape 0.178+/- 0.004
(1) Color(s) WHITE
2) Jacket
0.015" Wall, Nom.,PTFE
Impregnated Fiberglass
0.208 +/- 0.007
a) Color(s) NATURAL TAN




Podobny numer części - 3111000

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
3111000 ALPHAWIRE-3111000 Datasheet
69Kb / 3P
Customer Specification
logo
ITT Industries
311100000 ITT-311100000 Datasheet
671Kb / 8P
Thumbwheel Switches
311100001 ITT-311100001 Datasheet
671Kb / 8P
Thumbwheel Switches
311100002 ITT-311100002 Datasheet
671Kb / 8P
Thumbwheel Switches
311100003 ITT-311100003 Datasheet
671Kb / 8P
Thumbwheel Switches
More results


Podobny opis - 3111000

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com