Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2N7002DW Arkusz danych (PDF) - Weitron Technology

2N7002DW Datasheet PDF - Weitron Technology
Numer części 2N7002DW
Pobierz  2N7002DW Pobierz
Rozmiar pliku   77.92 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  WEITRON [Weitron Technology]
Strona internetowa  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology
Szczegółowy opis Dual N-Channel MOSFET

2N7002DW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
2N7002DW Datasheet PDF - Weitron Technology

Numer części 2N7002DW
Pobierz  2N7002DW Click to download

Rozmiar pliku   77.92 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  WEITRON [Weitron Technology]
Strona internetowa  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology
Szczegółowy opis Dual N-Channel MOSFET

2N7002DW Arkusz danych (HTML) - Weitron Technology


2N7002DW Szczegóły Produktu

Features:
* Low On-Resistance : 7.5 Ω
* Low Input Capacitance: 22PF
* Low Out put Capacitance : 11PF
* Low Threshole :1 .5V(TYE)
* Fast Switching Speed : 11ns

Mechanical Data:
* Case: SOT-363, Molded Plastic
* Case Material-UL Flammability Rating 94V-0
* Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208
* Weight: 0.006 grams(approx.)




Podobny numer części - 2N7002DW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diodes Incorporated
2N7002DW DIODES-2N7002DW Datasheet
66Kb / 3P
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30120 Rev. 2P-1
2N7002DW DIODES-2N7002DW Datasheet
164Kb / 3P
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30120 Rev. 8 - 2
logo
Pan Jit International I...
2N7002DW PANJIT-2N7002DW Datasheet
172Kb / 5P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
2N7002DW PANJIT-2N7002DW Datasheet
164Kb / 5P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2N7002DW TEL-2N7002DW Datasheet
114Kb / 1P
Plastic-Encapsulated Transistors
More results


Podobny opis - 2N7002DW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micro Commercial Compon...
MCS8804 MCC-MCS8804 Datasheet
580Kb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI8810DY KEXIN-KI8810DY Datasheet
1Mb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
AO4822 KEXIN-AO4822 Datasheet
2Mb / 5P
Dual N-Channel MOSFET
AO4822A-HF KEXIN-AO4822A-HF Datasheet
2Mb / 5P
Dual N-Channel MOSFET
AO4822-HF KEXIN-AO4822-HF Datasheet
2Mb / 5P
Dual N-Channel MOSFET
AO4828-HF KEXIN-AO4828-HF Datasheet
1Mb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
AO4832 KEXIN-AO4832 Datasheet
1Mb / 5P
Dual N-Channel MOSFET
AO4832-HF KEXIN-AO4832-HF Datasheet
2Mb / 5P
Dual N-Channel MOSFET
AO4862 KEXIN-AO4862 Datasheet
1Mb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
AO4862-HF KEXIN-AO4862-HF Datasheet
1Mb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com