Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AP6M266 Arkusz danych (PDF) - IDEC Corporation

AP6M266 Datasheet PDF - IDEC Corporation
Numer części AP6M266
Pobierz  AP6M266 Pobierz
Rozmiar pliku   408.23 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  IDEC [IDEC Corporation]
Strona internetowa  https://us.idec.com/
Logo IDEC - IDEC Corporation
Szczegółowy opis Super Bright LEDs with built-in current-limiting resistor

AP6M266 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AP6M266 Datasheet PDF - IDEC Corporation

Numer części AP6M266
Pobierz  AP6M266 Click to download

Rozmiar pliku   408.23 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  IDEC [IDEC Corporation]
Strona internetowa  https://us.idec.com/
Logo IDEC - IDEC Corporation
Szczegółowy opis Super Bright LEDs with built-in current-limiting resistor

AP6M266 Arkusz danych (HTML) - IDEC Corporation


AP6M266 Szczegóły Produktu

ø8·10·12·16 AP Series Miniature Pilot Lights

• Space saving miniature style.
• Illumination colors: amber, blue, green, pure white, red,
and yellow
(blue and pure white available for AP8M and AP1M only)
• Marking is available on flat lens units.
(except AP8M series)
• See website for details on approvals and standards.




Podobny numer części - AP6M266

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Altech corporation
AP6 ALTECH-AP6 Datasheet
386Kb / 1P
30 mm Non-Illuminated Projecting Momentary Metal Operator APx
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP600N04HTLG5 APME-AP600N04HTLG5 Datasheet
1Mb / 7P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP600N04TE APME-AP600N04TE Datasheet
1Mb / 7P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP600N04TLG5 APME-AP600N04TLG5 Datasheet
1Mb / 7P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
logo
WJ Communication. Inc.
AP601 WJCI-AP601 Datasheet
767Kb / 10P
High Dynamic Range 1.8W 28V HBT Amplifier
More results


Podobny opis - AP6M266

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
DTA124TM ROHM-DTA124TM Datasheet
55Kb / 3P
Digital transistors (built in resistor)
DTB123YU ROHM-DTB123YU Datasheet
77Kb / 4P
Digital transistors (built-in resistor)
DTC614TUT106 ROHM-DTC614TUT106 Datasheet
59Kb / 3P
Digital transistors (built-in resistor)
logo
Vishay Siliconix
TLRH440.CU VISHAY-TLRH440.CU Datasheet
129Kb / 9P
With current limiting resistor for 12 V
24-Apr-13
TLRP4900CU VISHAY-TLRP4900CU Datasheet
675Kb / 6P
With current limiting resistor for 12 V
24-Apr-13
logo
Lite-On Technology Corp...
LTL-4223-R1 LITEON-LTL-4223-R1 Datasheet
191Kb / 4P
Integral current limiting resistor LED
LTL-4223-R2 LITEON-LTL-4223-R2 Datasheet
191Kb / 4P
Integral current limiting resistor LED
LTL-4233-R1 LITEON-LTL-4233-R1 Datasheet
193Kb / 4P
Integral current limiting resistor LED
LTL-4233-R2 LITEON-LTL-4233-R2 Datasheet
182Kb / 4P
Integral current limiting resistor LED
LTL-4253-R1 LITEON-LTL-4253-R1 Datasheet
179Kb / 4P
Integral current limiting resistor LED
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com