Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

I7A Arkusz danych (PDF) - TDK Electronics

I7A Datasheet PDF - TDK Electronics
Numer części I7A
Pobierz  I7A Pobierz
Rozmiar pliku   1935.85 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TDK [TDK Electronics]
Strona internetowa  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Szczegółowy opis 300W, 9 to 53V Input Non-Isolated Ruggedized DC-DC Buck-Boost Converters

I7A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
I7A Datasheet PDF - TDK Electronics

Numer części I7A
Pobierz  I7A Click to download

Rozmiar pliku   1935.85 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  TDK [TDK Electronics]
Strona internetowa  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Szczegółowy opis 300W, 9 to 53V Input Non-Isolated Ruggedized DC-DC Buck-Boost Converters

I7A Arkusz danych (HTML) - TDK Electronics


I7A Szczegóły Produktu

Features
• Up to 300W in a 1/16th Brick-Pin-Out
• Encapsulated in a 5-sided Aluminum case
• 115°C maximum case temperature
• Efficiency - Up to 97%
• Wide Output Adjustment from 5 up to 48V
• Wide Input Range from 9 to 53V
• Buck-Boost - maintains output regulation even when input varies

Benefits
• High Power Density, Less Board Area Needed
• Improves EMI
• Rugged deployment in harsh environment with high shock & vibration exposure
• Longer Battery Life / Low Power Consumed
• One Part Supports Multiple System Voltages
• Can Operate from Different DC Input Source Voltages
• Extends run times on battery-powered equipment




Podobny numer części - I7A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TDK Electronics
I7A12060A008V-001-R TDK-I7A12060A008V-001-R Datasheet
1Mb / 12P
Evaluation Kit Manual for i7A, i7C, RGC Non-Isolated DC-DC Series
March 9, 2023 v4.2
I7A24045A033V-000-R TDK-I7A24045A033V-000-R Datasheet
252Kb / 2P
DC-DC Converters
I7A24045A033V-001-R TDK-I7A24045A033V-001-R Datasheet
252Kb / 2P
DC-DC Converters
I7A24045A033V-001-R TDK-I7A24045A033V-001-R Datasheet
1Mb / 12P
Evaluation Kit Manual for i7A, i7C, RGC Non-Isolated DC-DC Series
March 9, 2023 v4.2
I7A24045A033V-0C1-R TDK-I7A24045A033V-0C1-R Datasheet
293Kb / 2P
DC-DC Converters
More results


Podobny opis - I7A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
C&D Technologies
NGA CANDD-NGA Datasheet
101Kb / 3P
Non-Isolated Wide Input DC-DC Converters
NNL05 CANDD-NNL05_06 Datasheet
1Mb / 10P
Non-Isolated DC/DC Converters
logo
Bel Fuse Inc.
S7KS-25D BEL-S7KS-25D Datasheet
129Kb / 4P
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS
SRBA-03E1AX BEL-SRBA-03E1AX Datasheet
219Kb / 8P
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS
SRBA-06A1AX BEL-SRBA-06A1AX_07 Datasheet
295Kb / 10P
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS
logo
Emerson Network Power
SIP20C EMERSON-NETWORKPOWER-SIP20C Datasheet
92Kb / 2P
DC-DC CONVERTERS 9-20 W Non-isolated DC-DC Regulators
logo
Murata Manufacturing Co...
LSM16A-W3 MURATA-LSM16A-W3 Datasheet
350Kb / 12P
Non-Isolated, Wide Input SMT DC/DC Converters
NDC_NGA MURATA-NDC_NGA_5 Datasheet
185Kb / 5P
Non-Isolated Wide Input DC/DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TP300DF TOPPOWER-TP300DF Datasheet
656Kb / 3P
300W~400W 1.5KVDC Isolated Wide Input Voltage DC/DC Converters
logo
TDK Electronics
RGA24250W014A-001 TDK-RGA24250W014A-001_V01 Datasheet
1Mb / 6P
250W, 9 to 40V, or 9 to 53V Input Non-Isolated Ruggedized DC-DC Buck Converters
June 30th, 2022 V1
More results




O TDK Electronics


TDK Electronics jest spółką zależną TDK Corporation, międzynarodowej firmy elektronicznej z siedzibą w Japonii.
TDK Electronics specjalizuje się w projektowaniu i produkcji komponentów elektronicznych, takich jak kondensatory, induktory i koraliki ferrytowe do stosowania w szerokiej gamie aplikacji, w tym elektroniki użytkowej, samochodów i systemów przemysłowych.
Firma znana jest z wysokiej jakości produktów i innowacyjnych rozwiązań oraz ma silną reputację w branży elektronicznej.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com