Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT165A-QX Arkusz danych (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

BAT165A-QX Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
Numer części BAT165A-QX
Pobierz  BAT165A-QX Pobierz
Rozmiar pliku   226.38 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Strona internetowa  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Szczegółowy opis 40 V, 0.75 A medium power Schottky barrier rectifier

BAT165A-QX Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
BAT165A-QX Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

Numer części BAT165A-QX
Pobierz  BAT165A-QX Click to download

Rozmiar pliku   226.38 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Strona internetowa  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Szczegółowy opis 40 V, 0.75 A medium power Schottky barrier rectifier

BAT165A-QX Arkusz danych (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


BAT165A-QX Szczegóły Produktu

1. General description
Medium power Schottky barrier rectifier with an integrated guard ring for stress protection,
encapsulated in a very small SOD323 (SC-76) Surface-Mounted Device (SMD) plastic package.

2. Features and benefits
• Forward current: IF ≤ 0.75 A
• Reverse voltage: VR ≤ 40 V
• Low forward voltage typ. VF = 640 mV
• Low reverse current typ. IR = 1.5 μA
• Very small SMD plastic package
• Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications

3. Applications
• Low voltage rectification
• High efficiency DC-to-DC conversion
• Switch mode power supply
• Reverse polarity protection
• Low power consumption application
• Automotive applications




Podobny numer części - BAT165A-QX

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT165A NEXPERIA-BAT165A Datasheet
683Kb / 13P
40 V, 0.75 A medium power Schottky barrier rectifier
More results


Podobny opis - BAT165A-QX

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
FCSP07H40TR VISHAY-FCSP07H40TR Datasheet
123Kb / 5P
Chip Scale Package Schottky Barrier Rectifier, 0.75 A
18-Apr-08
FCSP0730TR VISHAY-FCSP0730TR Datasheet
100Kb / 5P
Chip Scale Package Schottky Barrier Rectifier, 0.75 A
27-Feb-08
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS494D SECOS-SCS494D Datasheet
236Kb / 2P
0.4 A, 40 V Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
NXP Semiconductors
PMEG4010ETR NXP-PMEG4010ETR Datasheet
204Kb / 13P
High-temperature 40 V, 1 A Schottky barrier rectifier
26 September 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT165A NEXPERIA-BAT165A Datasheet
683Kb / 13P
40 V, 0.75 A medium power Schottky barrier rectifier
PMEG4010EP-Q NEXPERIA-PMEG4010EP-Q Datasheet
254Kb / 12P
40 V, 1 A low VF Schottky barrier rectifier
20 February 2023
PMEG4010ER-Q NEXPERIA-PMEG4010ER-Q Datasheet
259Kb / 12P
40 V, 1 A low VF Schottky barrier rectifier
16 November 2022
PMEG4030ER-Q NEXPERIA-PMEG4030ER-Q Datasheet
261Kb / 13P
40 V, 3 A low VF Schottky barrier rectifier
16 November 2022
PMEG4010CEGW-Q NEXPERIA-PMEG4010CEGW-Q Datasheet
267Kb / 11P
40 V, 1 A low VF Schottky barrier rectifier
30 March 2022
PMEG4010EP NEXPERIA-PMEG4010EP Datasheet
254Kb / 12P
40 V, 1 A low VF Schottky barrier rectifier
20 February 2023
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com