Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADC1005S060 Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

ADC1005S060 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części ADC1005S060
Pobierz  ADC1005S060 Pobierz
Rozmiar pliku   440.42 Kbytes
Page   18 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Single 10 bits ADC, up to 60 MHz

ADC1005S060 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ADC1005S060 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części ADC1005S060
Pobierz  ADC1005S060 Click to download

Rozmiar pliku   440.42 Kbytes
Page   18 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Single 10 bits ADC, up to 60 MHz

ADC1005S060 Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


ADC1005S060 Szczegóły Produktu

General description
The ADC1005S060 is a 10-bit high-speed low-power Analog-to-Digital Converter (ADC)
for professional video and other applications. It converts the analog input signal into 10-bit
binary or gray coded digital words at a maximum sampling rate of 60 MHz. All digital
inputs and outputs are Transistor-Transistor Logic (TTL) and CMOS compatible, although
a low-level sine wave clock input signal is allowed.
The device requires an external source to drive its reference ladder

Features
 10-bit resolution (binary or gray code)
 Sampling rate up to 60 MHz
 DC sampling allowed
 One clock cycle conversion only
 High signal-to-noise ratio over a large analog input frequency range (9.3 effective bits
at 5 MHz full-scale input at fclk = 60 MHz)
 No missing codes guaranteed
 In-Range (IR) CMOS output
 TTL and CMOS levels compatible digital inputs
 2.7 V to 3.6 V CMOS digital outputs
 Low-level AC clock input signal allowed
 External reference voltage regulator
 Power dissipation only 312 mW (typical)
 Low analog input capacitance, no buffer amplifier required
 No sample-and-hold circuit required




Podobny numer części - ADC1005S060

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
ADC1005S060 NXP-ADC1005S060 Datasheet
113Kb / 19P
Single 10 bits ADC, up to 60 MHz
Rev. 02-13 August 2008
logo
Integrated Device Techn...
ADC1005S060 IDT-ADC1005S060 Datasheet
436Kb / 18P
Single 10 bits ADC, up to 60 MHz
logo
NXP Semiconductors
ADC1005S060TS NXP-ADC1005S060TS Datasheet
113Kb / 19P
Single 10 bits ADC, up to 60 MHz
Rev. 02-13 August 2008
logo
Integrated Device Techn...
ADC1005S060TS IDT-ADC1005S060TS Datasheet
436Kb / 18P
Single 10 bits ADC, up to 60 MHz
More results


Podobny opis - ADC1005S060

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
ADC1002S020 NXP-ADC1002S020 Datasheet
127Kb / 19P
Single 10 bits ADC, up to 20 MHz
Rev. 02-13 August 2008
ADC1004S030 NXP-ADC1004S030 Datasheet
140Kb / 19P
Single 10 bits ADC, up to 30 MHz, 40 MHz or 50 MHz
Rev. 03-7 August 2008
ADC1005S060 NXP-ADC1005S060 Datasheet
113Kb / 19P
Single 10 bits ADC, up to 60 MHz
Rev. 02-13 August 2008
ADC1006S055 NXP-ADC1006S055 Datasheet
393Kb / 31P
Single 10 bits ADC, up to 55 MHz or 70 MHz
Rev. 02-12 August 2008
logo
Integrated Device Techn...
ADC1002S020 IDT-ADC1002S020 Datasheet
426Kb / 18P
Single 10 bits ADC, up to 20 MHz
ADC1004S030 IDT-ADC1004S030 Datasheet
473Kb / 18P
Single 10 bits ADC, up to 30 MHz, 40 MHz or 50 MHz
ADC1005S060 IDT-ADC1005S060 Datasheet
436Kb / 18P
Single 10 bits ADC, up to 60 MHz
ADC1006S055 IDT-ADC1006S055 Datasheet
817Kb / 30P
Single 10 bits ADC, up to 55 MHz or 70 MHz
logo
Renesas Technology Corp
ADC1002S020 RENESAS-ADC1002S020 Datasheet
429Kb / 18P
Single 10 bits ADC, up to 20 MHz
2 July 2012
ADC1006S055 RENESAS-ADC1006S055 Datasheet
820Kb / 30P
Single 10 bits ADC, up to 55 MHz or 70 MHz
2 July 2012
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com