Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

8732AY-01LFT Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

8732AY-01LFT Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części 8732AY-01LFT
Pobierz  8732AY-01LFT Pobierz
Rozmiar pliku   406.63 Kbytes
Page   18 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Low Voltage, Low Skew 3.3V LVPECL Clock Generator

8732AY-01LFT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
8732AY-01LFT Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części 8732AY-01LFT
Pobierz  8732AY-01LFT Click to download

Rozmiar pliku   406.63 Kbytes
Page   18 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Low Voltage, Low Skew 3.3V LVPECL Clock Generator

8732AY-01LFT Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


8732AY-01LFT Szczegóły Produktu

Features
• Ten differential 3.3V LVPECL outputs
• Selectable differential CLK0, nCLK0 or
LVCMOS/LVTTL CLK1 inputs
• CLK0, nCLK0 supports the following input types:
LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
• CLK1 accepts the following input levels:
LVCMOS or LVTTL
• Maximum output frequency: 350MHz
• VCO range: 250MHz to 700MHz
• External feedback for “zero delay” clock regeneration
with confi gurable frequencies
• Cycle-to-cycle jitter: CLK0, nCLK0, 50ps (maximum)
CLK1, 80ps (maximum)
• Output skew: 150ps (maximum)
• Static phase offset: -150ps to 150ps
• Lead-Free package fully RoHS compliant




Podobny numer części - 8732AY-01LFT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Integrated Device Techn...
8732AY-01LFT IDT-8732AY-01LFT Datasheet
210Kb / 17P
Low Voltage, Low Skew 3.3V LVPECL Clock Generator
More results


Podobny opis - 8732AY-01LFT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS8737-11 ICST-ICS8737-11 Datasheet
127Kb / 13P
LOW SKEW 첨1/첨2 DIFFERENTIAL-TO- 3.3V LVPECL CLOCK GENERATOR
REV. A JULY 13, 2001
logo
Integrated Device Techn...
8732-01 IDT-8732-01 Datasheet
210Kb / 17P
Low Voltage, Low Skew 3.3V LVPECL Clock Generator
8737-11 IDT-8737-11 Datasheet
228Kb / 17P
Low Skew Differential-to-3.3V LVPECL Clock Generator
8737I-11 IDT-8737I-11 Datasheet
242Kb / 15P
Low Skew Differential-to- 3.3V LVPECL Clock Generator
87339I-11 IDT-87339I-11 Datasheet
196Kb / 15P
Low Skew, Differential-to-3.3V LVPECL Clock Generator
ICS8535I-21 IDT-ICS8535I-21 Datasheet
762Kb / 14P
LOW SKEW, 1-TO-2 LVCMOS/LVTTL-TO- 3.3V LVPECL CLOCK GENERATOR
logo
Renesas Technology Corp
8535-21 RENESAS-8535-21 Datasheet
587Kb / 16P
Low Skew, 1-to-2 LVCMOS/ LVTTL-to-3.3V LVPECL CLock Generator
December 8, 2015
8737-11 RENESAS-8737-11 Datasheet
425Kb / 18P
Low Skew, ÷1/÷2 Differential-to-3.3V LVPECL Clock Generator
2/13/15
8737I-11 RENESAS-8737I-11 Datasheet
550Kb / 16P
Low Skew ÷1/÷2 Differential-to- 3.3V LVPECL Clock Generator
7/16/15
87322BI RENESAS-87322BI Datasheet
429Kb / 17P
Low Skew, ÷1/÷2, 3.3V LVPECL/ECL Clock Generator
2019
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com