Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DA7211-01UA2 Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

DA7211-01UA2 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części DA7211-01UA2
Pobierz  DA7211-01UA2 Pobierz
Rozmiar pliku   1639.08 Kbytes
Page   111 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Ultra-low power stereo codec

DA7211-01UA2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
DA7211-01UA2 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części DA7211-01UA2
Pobierz  DA7211-01UA2 Click to download

Rozmiar pliku   1639.08 Kbytes
Page   111 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis Ultra-low power stereo codec

DA7211-01UA2 Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


DA7211-01UA2 Szczegóły Produktu

Key features
■ Stereo multi-bit Delta Sigma DAC with SNR 100 dB ('A' weighted @ 48 kHz)
■ Stereo multi-bit Delta Sigma ADC with SNR 96 dB ('A' weighted @ 48 kHz)
■ Ultra low-power stereo headphone driver with
□ Stereo DAC to HP playback power: 2.5 mW
□ 2x58 mW output power (16 Ω)
□ ‘Capless’ output via GND centred signals
□ Four level charge pump with continuous tracking of audio signal (Class G)
□ Short circuit protection
■ Support of 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 and 96 kHz sample rates
■ On-chip PLL with signal shaper and audio Sample Rate Matching
■ 2-wire software control interface
■ Audio serial data bus supports I2S, left/right justified, DSP and TDM modes
■ Stereo or mono differential microphone interface
■ Programmable ultra-low noise bias supply for electret microphones
■ Volume controlled stereo auxiliary inputs and outputs supporting FM Radio and fixed gain speaker amplifiers
■ Multi-mode audio routing and mixers
■ Pop & click suppression circuitry
■ ASSP DSP filter engine for digital audio enhancements (acoustic filtering, wind noise suppression, 5-band equaliser, 3D sound, automatic gain control)
■ Supports supply from single voltage (1.8/2.5 V)
■ Extensive modular power control
■ Package: 36 bump WL-CSP 3x3 – 0.5 mm pitch




Podobny numer części - DA7211-01UA2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Dialog Semiconductor
DA7211-01UA2 DIALOG-DA7211-01UA2 Datasheet
2Mb / 105P
Ultra-low power stereo codec
More results


Podobny opis - DA7211-01UA2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX98091 MAXIM-MAX98091 Datasheet
7Mb / 174P
Ultra-Low Power Stereo Audio Codec
Rev 0; 5/13
logo
Dialog Semiconductor
DA7210 DIALOG-DA7210 Datasheet
2Mb / 113P
Ultra-low power stereo codec
DA7211 DIALOG-DA7211 Datasheet
2Mb / 105P
Ultra-low power stereo codec
DA7212 DIALOG-DA7212 Datasheet
2Mb / 129P
Ultra-low power stereo codec
DA7217 DIALOG-DA7217 Datasheet
2Mb / 171P
Ultra-Low Power Stereo Codec
DA7218 DIALOG-DA7218 Datasheet
2Mb / 173P
Ultra-Low Power Stereo Codec
logo
Renesas Technology Corp
DA7217 RENESAS-DA7217 Datasheet
3Mb / 170P
Ultra-Low Power Stereo Codec
23-Feb-2022
DA7210 RENESAS-DA7210 Datasheet
1Mb / 119P
Ultra-low power stereo codec
23-Dec-2021
DA7212 RENESAS-DA7212 Datasheet
1Mb / 136P
Ultra-Low Power Stereo Codec
05-Jan-2022
DA7218 RENESAS-DA7218 Datasheet
2Mb / 198P
Ultra-Low Power Stereo Codec
24-Dec-2021
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com