Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BTA06-600B Arkusz danych (PDF) - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD

BTA06-600B Datasheet PDF - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Numer części BTA06-600B
Pobierz  BTA06-600B Pobierz
Rozmiar pliku   393.16 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  HAOPIN [HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.haopin.com/eindex.asp
Logo HAOPIN - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Szczegółowy opis Blocking voltage to 600 V

BTA06-600B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
BTA06-600B Datasheet PDF - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD

Numer części BTA06-600B
Pobierz  BTA06-600B Click to download

Rozmiar pliku   393.16 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  HAOPIN [HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.haopin.com/eindex.asp
Logo HAOPIN - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Szczegółowy opis Blocking voltage to 600 V

BTA06-600B Arkusz danych (HTML) - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD


BTA06-600B Szczegóły Produktu

Description
Glass passivated triacs in a plastic envelope, intended for use in applications requiring high
bidirectional transient and blocking voltage capability and high thermal cycling performance.
Typical applications include motor control, industrial and domestic lighting,heating and static switching.

Applications:
Motor control
Industrial and domestic lighting
Heating
Static switching

Features
Blocking voltage to 600 V
On-state RMS current to 6 A




Podobny numer części - BTA06-600B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
BTA06-600B STMICROELECTRONICS-BTA06-600B Datasheet
65Kb / 6P
SNUBBERLESS?? LOGIC LEVEL & STANDARD
Apr-2002
logo
List of Unclassifed Man...
BTA06-600B ETC1-BTA06-600B Datasheet
645Kb / 6P
Bi-Directional Triode Thyristor
logo
STMicroelectronics
BTA06-600B STMICROELECTRONICS-BTA06-600B Datasheet
64Kb / 5P
STANDARD TRIACS
Mar-1995
logo
SemiWell Semiconductor
BTA06-600B SEMIWELL-BTA06-600B Datasheet
646Kb / 6P
Bi-Directional Triode Thyristor
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
BTA06-600B JIEJIE-BTA06-600B Datasheet
578Kb / 5P
6A TRIACs
More results


Podobny opis - BTA06-600B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
BT136S-600D HAOPIN-BT136S-600D Datasheet
299Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BT137S-600E HAOPIN-BT137S-600E Datasheet
524Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTA10-600C HAOPIN-BTA10-600C Datasheet
377Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTB12-600B HAOPIN-BTB12-600B Datasheet
446Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
MAC4DHM HAOPIN-MAC4DHM Datasheet
382Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTA08-600TW HAOPIN-BTA08-600TW Datasheet
433Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTB06-600BW HAOPIN-BTB06-600BW Datasheet
423Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
T810-600B HAOPIN-T810-600B Datasheet
364Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
S6012R HAOPIN-S6012R Datasheet
307Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BT169 HAOPIN-BT169 Datasheet
211Kb / 4P
Blocking voltage to 600 V
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com