Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BTB12-600C Arkusz danych (PDF) - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD

BTB12-600C Datasheet PDF - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Numer części BTB12-600C
Pobierz  BTB12-600C Pobierz
Rozmiar pliku   445.38 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  HAOPIN [HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.haopin.com/eindex.asp
Logo HAOPIN - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Szczegółowy opis Blocking voltage to 600 V

BTB12-600C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
BTB12-600C Datasheet PDF - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD

Numer części BTB12-600C
Pobierz  BTB12-600C Click to download

Rozmiar pliku   445.38 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  HAOPIN [HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.haopin.com/eindex.asp
Logo HAOPIN - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Szczegółowy opis Blocking voltage to 600 V

BTB12-600C Arkusz danych (HTML) - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD


BTB12-600C Szczegóły Produktu

Description
Glass passivated triacs in a plastic envelope, intended for use in applications requiring high
bidirectional transient and blocking voltage capability and high thermal cycling performance.
Typical applications include motor control, industrial and domestic lighting,heating and static switching.

Applications:
Motor control
Industrial and domestic lighting
Heating
Static switching

Features
Blocking voltage to 600 V
On-state RMS current to 12 A




Podobny numer części - BTB12-600C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
BTB12-600C STMICROELECTRONICS-BTB12-600C Datasheet
116Kb / 7P
12A TRIACS
Sep-2002
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTB12-600C TGS-BTB12-600C Datasheet
97Kb / 1P
12A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTB12-600C KERSEMI-BTB12-600C Datasheet
1,011Kb / 5P
12A TRIACS
logo
Inchange Semiconductor ...
BTB12-600C ISC-BTB12-600C Datasheet
107Kb / 1P
With TO-220AB non insulated package
logo
STMicroelectronics
BTB12-600C STMICROELECTRONICS-BTB12-600C Datasheet
138Kb / 12P
12 A Snubberless, logic level and standard triacs
28-Sep-2007
More results


Podobny opis - BTB12-600C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
BT136S-600D HAOPIN-BT136S-600D Datasheet
299Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BT137S-600E HAOPIN-BT137S-600E Datasheet
524Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTA10-600C HAOPIN-BTA10-600C Datasheet
377Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTB12-600B HAOPIN-BTB12-600B Datasheet
446Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
MAC4DHM HAOPIN-MAC4DHM Datasheet
382Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTA08-600TW HAOPIN-BTA08-600TW Datasheet
433Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTB06-600BW HAOPIN-BTB06-600BW Datasheet
423Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
T810-600B HAOPIN-T810-600B Datasheet
364Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
S6012R HAOPIN-S6012R Datasheet
307Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BT169 HAOPIN-BT169 Datasheet
211Kb / 4P
Blocking voltage to 600 V
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com